Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

OLM-034C Datasheet(PDF) 4 Page - OSA Opto Light GmbH

Part # OLM-034C
Description  Luftgek체hlte LED Strahlungsquelle
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSA [OSA Opto Light GmbH]
Direct Link  http://www.osa-opto.com
Logo OSA - OSA Opto Light GmbH

OLM-034C Datasheet(HTML) 4 Page - OSA Opto Light GmbH

  OLM-034C Datasheet HTML 1Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 2Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 3Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 4Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 5Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 6Page - OSA Opto Light GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
edition 2017/05
© 2017/05
OSA Opto Light GmbH · Phone +49-(0)30-65762683 · contact@osa-opto.com
Betrieb
Operation
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme
Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise
dieser Beschreibung
Befestigen
Sie
das
LED-
Modul
an
einem
geeigneten Halter, beachten Sie eine hinreichende
Luftzufuhr für den Lüfter
Verbinden Sie das LED Modul mit der Steuerung
OEM-006 SY
Prüfen Sie, dass der Schalter „LED an/aus“ (5) auf
„OFF“ steht
Schließen sie das MeanWell- Netzteil an die
Steuerung OEM-006 SY an
Schließen Sie das Netzkabel an; der Lüfter geht in
Betrieb. Weiterhin leuchtet nach dem Set up (1-2 s)
die Anzeige „Ready“ (9) auf.
Betrieb (manuell)
Betrieb (manuell)
Betrieb (manuell)
Betrieb (manuell)
Durch den Schalter (5) wird das Modul an bzw.
abgeschaltet. Die Anzeige „ON“ (8) zeigt den
Betrieb der LED an
Mit dem Potentiometer (6) kann der Strom durch
die LED im Bereich 50 … 350 mA geregelt werden.
Bei Übertemperatur schaltet das Modul ab und die
Anzeige „Error“ (7) leuchtet auf
Die „Error“- Anzeige (7) leuchtet ebenfalls im Falle
eines
fehlenden
oder
unterbrochenem
Verbindungskabels zwischen Steuerung und LED-
Modul
Betrieb (Logiksteuerung)
Betrieb (Logiksteuerung)
Betrieb (Logiksteuerung)
Betrieb (Logiksteuerung)
GND: Logikmasse, nicht galvanisch getrennt
Trigger: Low- aktiv, TTL- Pegel 0 ... 5 V,
Error: TTL- Pegel, High = OK, Low = Fehler,
bei
Übertemperatur, fehlendem Kabel oder defekter
Temperaturüberwachung
Das Potentiometer (6) behält seine Funktion zur
Stromregelung
Außerbetriebnahme
Außerbetriebnahme
Außerbetriebnahme
Außerbetriebnahme
Bitte trennen Sie das Netz vom Netzteil um unnötigen
Stromverbrauch zu vermeiden
Bringing into
Bringing into
Bringing into
Bringing into service
service
service
service
Read carefully the operating manual and the safety
instructions
Mount the LED module with an appropriate holder,
take
sufficient
air
supply
for
the
fan
into
consideration
Connect the module with the LED contoller
Check whether switcher is on „OFF“
Connect the MeanWell power supply to the
constant current supply
Connect the power cable; the fan starts to operate.
After 1-2 s set up time the Display “Ready” (9) turns
on
Operation (manual)
Operation (manual)
Operation (manual)
Operation (manual)
The switcher (5) turns module on / off. The display
“ON” (8) indicates the operation of the LED
The potentiometer (6) controls the LED current in the
range of 50 … 350 mA
At over temperature the module will be switched off
and “Error” (7) will be indicated on the display.
“Error” (7) will also be indicated in the case of missing
/ interrupted cable
Operation (external control)
Operation (external control)
Operation (external control)
Operation (external control)
GND logic ground, not electrically isolated
Trigger (low active) TTL 0…5 V,
not electrically
isolated
Error TTL- level
high- OK, low- error, (over
temperature, no cable, temperature check out of
order
Current control by potentiometer (6)
Shutting down
Shutting down
Shutting down
Shutting down
Please disconnect the power supply to avoid to avoid un-
necessary power consumption



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com