Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LTRBRASR Datasheet(PDF) 22 Page - OSRAM GmbH

Part # LTRBRASR
Description  Multi CHIPLED
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTRBRASR Datasheet(HTML) 22 Page - OSRAM GmbH

Back Button LTRBRASR Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LTRBRASR Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LTRBRASR Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LTRBRASR Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LTRBRASR Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LTRBRASR Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LTRBRASR Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LTRBRASR Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LTRBRASR Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 23 page
background image
Version 
LTRB RASR
2017-05-15
22
Augensicherheit:
Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augensicherheit nach dem Standard
IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "exempt"- Gruppe
(die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 10000s bezieht). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei
Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre
Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B.
Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu
Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Eye safety:
Due to the cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the standard
IEC 62471:2006 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "exempt" group
(relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 10000s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a
matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential
due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction
in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents,
depending on the situation
Revision History: 2017-05-15
Previous Version:
2015-01-26
Page
Subjects (major changes since last revision)
Date of change
all
1.0 Version created
2015-01-26
4
Update of wavelength (blue die)
2017-05-15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com