Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LRTBC9TP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTBC9TP
Description  ceramic package for RGB-Displays with diffused silicon resin
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTBC9TP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LRTBC9TP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTBC9TP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTBC9TP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTBC9TP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTBC9TP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTBC9TP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTBC9TP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTBC9TP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTBC9TP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2014-01-28
2
LRTB C9TP
Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen
aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine
einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CW, C5, C7, C9, DW oder D5
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden.
Pro
Gurt
wird
nur
eine
Wellenlängengruppe
geliefert.
Z.B.:
LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4 oder -5 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information).
Z.B.:LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups
(see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing
of two groups on each reel). E.g. LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49 means that only one
group CW, C5, C7, C9, DW or D5 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single
wavelength
groups
will
be
shipped
on
any
one
reel.
E.g.
LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4 or -5 will
be shippable (see page 8 for explanation). E.g. LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49
means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 25
Luminous Intensity
1) page 25
I
F = 140 mA
I
V (mcd)
red
true green
blue
LRTB C9TP
red
true green
blue
2.800...8.000
5.000 ...14.000
1.400 ...5.000
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49
LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A7CW-49
Q65110A8879
Q65111A2182



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com