Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LRTB-G6SF Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LRTB-G6SF
Description  white P-LCC-6 package with diffused silicone resin
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LRTB-G6SF Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LRTB-G6SF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LRTB-G6SF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
LRTB G6SF
6-lead MULTILED - RGB - white binned
Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2010-12-02
1
Besondere Merkmale
•
Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse mit
diffusem Silikon-Verguss
•
Besonderheit des Bauteils: additive
Farbmischung durch unabhängige Ansteuerung
aller Chips
•
Wellenlänge: 625 nm (rot), 528 nm (true green),
465 nm (blau)
•
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
•
Technologie: ThinFilm (rot),
ThinGaN
® (true green, blau)
•
optischer Wirkungsgrad: 35 lm/W @ Cx=0,31;
Cy=0,31
•
Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
•
Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
•
Lötmethode: Reflow Löten
•
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
•
Gurtung: 12 mm Gurt mit 1000/Rolle, ø180 mm
•
ESD-Festigkeit: ESD-sensitives Bauteil nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Anzeigen im Innen- und Außenbereich
(z.B. im Verkehrsbereich; Laufschriftanzeigen)
•
Getrennte Anteuerung der Leuchtdiodenchips zur
Darstellung verschiedener Farben inclusive weiß
•
Vollfarbdisplays bzw. RGB-Displays
•
Blitzlicht im Handy
•
Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
•
Einkopplung in Lichtleiter
Features
•
package: white P-LCC-6 package with diffused
silicone resin
•
feature of the device: well defined white color
groups with RGB-LED
•
wavelength: 625 nm (red), 528 nm (true green),
465 nm (blue)
•
viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
•
technology: ThinFilm (red),
ThinGaN
® (true green, blue)
•
optical efficiency: 33 lm/W @ Cx=0.31; Cy=0.31
•
grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
•
assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
•
soldering methods: reflow soldering
•
preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
•
taping: 12 mm tape with 1000/reel, ø180 mm
•
ESD-withstand voltage: ESD senitive Device
acc. JESD22-A114-D
Applications
•
indoor and outdoor displays (e.g. displays for
traffic; light writing displays)
•
LED chips can be controlled seperately to display
various colors including white
•
full color displays, RGB-Displays
•
strobe light for cellular phones
•
backlighting (LCD, switches, keys, illuminated
advertising, general lighting)
•
coupling into light guides


Similar Part No. - LRTB-G6SF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTB-G6SG OSRAM-LRTB-G6SG Datasheet
354Kb / 23P
white P-LCC-6 package, diffused silicone resin
More results

Similar Description - LRTB-G6SF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWE6SG OSRAM-LCWE6SG Datasheet
708Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LRTBG6SF OSRAM-LRTBG6SF Datasheet
642Kb / 23P
white P-LCC-6 package with diffused silicone resin
LRTBG6SG OSRAM-LRTBG6SG Datasheet
854Kb / 23P
white P-LCC-6 package, diffused silicone resin
LUWE6SG OSRAM-LUWE6SG Datasheet
379Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LWWWG6SG OSRAM-LWWWG6SG Datasheet
612Kb / 19P
white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
LCW-E6SG OSRAM-LCW-E6SG Datasheet
708Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LCW-G6SP OSRAM-LCW-G6SP Datasheet
699Kb / 21P
white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
LMW-G5AP OSRAM-LMW-G5AP Datasheet
396Kb / 17P
white P-LCC-4 package, clear silicone resin
LRTB-G6SG OSRAM-LRTB-G6SG Datasheet
354Kb / 23P
white P-LCC-6 package, diffused silicone resin
LUW-E6SG OSRAM-LUW-E6SG Datasheet
379Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com