Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TUSB5052B Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Part # TUSB5052B
Description  USB to 2-Serial 1-Parallel Controller With Configurable Optional Hub
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TUSB5052B Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TUSB5052B Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TUSB5052B Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TUSB5052B Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TUSB5052B Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TUSB5052B Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TUSB5052B Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TUSB5052B Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TUSB5052B Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TUSB5052B Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 84 page
background image
v
8
IEEE 1284 Parallel-Post
8–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
1284 Registers
8–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1
PPCNT: P-Port Counter Register
8–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2
PPMCR: P-Port Mode Control Register
8–2
. . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.3
PPIMSK: P-Port Interrupt Mask Register
8–3
. . . . . . . . . . . . . . .
8.1.4
PPSTA: P-Port Status Register
8–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.5
PPCTL: P-Port Control Register
8–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.6
PPADR: EPP/ECP Address Register
8–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.7
PPDAT: P-Port Data Register
8–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2
Mode-1 (SPP): Bidirectional Centronics Mode
8–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1
MCU Output Sequence
8–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2
MCU Input Sequence
8–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.3
DMA Input Sequence
8–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3
Mode-2/3: EPP and ECP Modes
8–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.1
DMA Output Sequence
8–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.2
DMA Input Sequence
8–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4
Host IN/OUT Transaction From/To P-Port
8–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4.1
Host IN Transaction
8–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4.2
Host OUT Transaction
8–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Interrupts
9–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1
8052 Interrupt and Status Registers
9–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1
8052 Standard Interrupt Enable Register
9–1
. . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2
Additional Interrupt Sources
9–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.3
IEPINT: Input End-point Interrupt Request Register
9–2
. . . . . .
9.1.4
OEPINT: Output End-point Interrupt Request Register
9–2
. . .
9.1.5
VECINT: Vector Interrupt Register
9–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.6
Logical Interrupt Connection Diagram
9–4
. . . . . . . . . . . . . . . . .
10 I2C Port
10–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1
I2C Registers
10–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1
I2CSTA: I2C Status and Control Register
10–1
. . . . . . . . . . . . . .
10.1.2
I2CADR: I2C Address Register
10–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.3
I2CDAI: I2C Data-Input Register
10–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.4
I2CDAO: I2C Data-Output Register
10–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2
Random-Read Operation
10–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.1
Device Address + EPROM [High-Byte]
10–2
. . . . . . . . . . . . . . . .
10.2.2
EPROM [Low-byte]
10–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3
Current-Address Read Operation
10–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4
Sequential-Read Operation
10–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.1
Device Address
10–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.2
N-Byte Read (31 Bytes)
10–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.3
Last-Byte Read (Byte 32)
10–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5
Byte-Write Operation
10–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5.1
Device Address + EPROM [High-Byte]
10–4
. . . . . . . . . . . . . . . .
10.5.2
EPROM [Low-Byte]
10–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com