Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

USB-2-RTMI Datasheet(PDF) 3 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

Part # USB-2-RTMI
Description  Encoder Engine: Hall analog/digital, Encoder analog/digital
PDF  157 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TRINAMIC [TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.]
Direct Link  http://www.trinamic.com
Logo TRINAMIC - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

USB-2-RTMI Datasheet(HTML) 3 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

  USB-2-RTMI Datasheet HTML 1Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 2Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 3Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 4Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 5Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 6Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 7Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 8Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. USB-2-RTMI Datasheet HTML 9Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 157 page
background image
TMC4671 Datasheet • IC Version V1.00 | Document Revision V1.04 • 2018-Dec-11
3 / 157
4.7.7
Digital Hall Sensors together with Incremental Encoder
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
4.7.8
Analog Hall and Analog Encoder Interface (SinCos of 0° 90° or 0° 120° 240°) . . . . . .
39
4.7.9
Analog Position Decoder (SinCos of 0°90° or 0°120°240°) . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
4.7.10 Encoder Initialization Support
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
4.7.11 Velocity Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
4.7.12 Reference Switches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
4.8
FOC23 Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
4.8.1
PI Controllers
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
4.8.2
PI Controller Calculations - Classic Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
4.8.3
PI Controller Calculations - Advanced Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
4.8.4
PI Controller - Clipping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
4.8.5
PI Flux & PI Torque Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
4.8.6
PI Velocity Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
4.8.7
P Position Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
4.8.8
Inner FOC Control Loop - Flux & Torque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
4.8.9
FOC Transformations and PI(D) for control of Flux & Torque . . . . . . . . . . . . . . . .
46
4.8.10 Motion Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
4.8.11 Brake Chopper
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
4.9
Filtering and Feed-Forward Control
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
4.9.1
Biquad Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
4.9.2
Standard Velocity Filter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
4.9.3
Feed-Forward Control Structure
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
4.10 PWM Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
4.10.1 PWM Polarities
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
4.10.2 PWM Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
4.10.3 PWM Resolution
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
4.10.4 PWM Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
4.10.5 Break-Before-Make (BBM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
4.10.6 Space Vector PWM (SVPWM)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
5 Safety Functions
54
5.1
Watchdog
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
6 Register Map
56
6.1
Register Map Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
6.2
Register Map Full . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
7 Pinning
136
8 TMC4671 Pin Table
138
9 Electrical Characteristics
142
9.1
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
9.2
Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
9.2.1
Operational Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
9.2.2
DC Characteristics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
10 Sample Circuits
144
10.1 Supply Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
10.2 Clock and Reset Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
10.3 Digital Encoder, Hall Sensor Interface and Reference Switches
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
10.4 Analog Frontend
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
10.5 Phase Current Measurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
10.6 Power Stage Interface
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
©2018 TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG, Hamburg, Germany
Terms of delivery and rights to technical change reserved.
Download newest version at www.trinamic.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com