Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AXP209 Datasheet(PDF) 19 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Part # AXP209
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Direct Link  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP209 Datasheet(HTML) 19 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP209 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 19/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP209
High
1
VBUS
High
0
ACIN/BAT
不选用
VBUS
低电警告和低电保护(自动关机)
AXP209 可以设置低电警告电压 VWARNING 和自动关机电压 VOFF,并将系统电源与其比较。一旦发现
系统电源低于
VWARNING,就发出 IRQ19/IRQ20。如果 APS 低于 VOFF,AXP209 自动进入关机模式,关闭
除
LDO1 之外的所有输出。
VWARNING 具有两档设定:LEVEL1/LEVEL2,应用程序可为两档报警定义不同的提示,比如 Level1
用于提示电量不足、
Level2 提示即将关机。
VWARNING 和 VOFF 默认值分别可在寄存器 REG3AH、REG3BH 和 REG31H[2:0]设置。
过压保护
当外部电源电压超过
6.3V 时,AXP209 发出 IRQ1/4,提示外部电源过压。当外部电源超过 7V,AXP209
自动关机。
9.3 自适应 PWM 充电器(Adaptive PWM Charger)
AXP209 集成了一个恒流/恒压 PWM 充电器,可以自动控制充电周期,内置的安全时钟可以自动停
止充电而无需处理器的干预。此充电器可以根据系统的功耗自动调整充电电流,还带有电池检测、涓流
充电和激活功能,内置的温度检测电路可以在温度过高或过低时自动减小充电电流。
由于集成该
PWM 充电器,在系统耗电较大又需要给电池快速充电时,相对传统的线性充电器模块,
极大的提升了效率,从而减少能耗,系统温升得到大幅改善。
自适应充电过程的启动
充电器默认处于使能状态
(可以通过设置寄存器来关闭,参见“寄存器 REG33H”)。当外部电源接入
后,
AXP209 首先判断外部电源是否可用于充电,当符合外部电源可用的条件,且此时充电功能被打开,
则
AXP209 自动开始充电过程,向 Host 发出 IRQ,表示充电过程开始。同时,CHGLED 管脚输出低电平,
可以驱动外部发光二极管指示充电状态。
充电过程电压电流示意图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com