Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AXP209 Datasheet(PDF) 29 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Part # AXP209
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Direct Link  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP209 Datasheet(HTML) 29 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP209 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 32Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 33Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 29/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP209
83
ADC 使能设置寄存器 2
R/W
80H
84
ADC 采样率设置,TS pin 控制寄存器
R/W
32H
85
GPIO [1:0]输入范围设置寄存器
R/W
X0H
86
GPIO1 ADC IRQ 上升沿门限设置
R/W
FFH
87
GPIO1 ADC IRQ 下降沿门限设置
R/W
00H
8A
定时器控制寄存器
R/W
00H
8B
VBUS 监测设置寄存器
R/W
00H
8F
过温关机控制寄存器
R/W
01H
第
2 组,GPIO 控制类
地址
寄存器描述
R/W
默认值
90
GPIO0 控制寄存器
R/W
07H
91
LDO5 输出电压设置寄存器
R/W
A0H
92
GPIO1 控制寄存器
R/W
07H
93
GPIO2 控制寄存器
R/W
07H
94
GPIO[2:0]信号状态寄存器
R/W
00H
95
GPIO3 控制寄存器
R/W
00H
第
3 组,中断控制类
地址
寄存器描述
R/W
默认值
40
IRQ 使能控制寄存器 1
R/W
D8H
41
IRQ 使能控制寄存器 2
R/W
FFH
42
IRQ 使能控制寄存器 3
R/W
3BH
43
IRQ 使能控制寄存器 4
R/W
C1H
44
IRQ 使能控制寄存器 5
R/W
00H
48
IRQ 状态寄存器 1
R/W
00H
49
IRQ 状态寄存器 2
R/W
00H
4A
IRQ 状态寄存器 3
R/W
00H
4B
IRQ 状态寄存器 4
R/W
00H
4C
IRQ 状态寄存器 5
R/W
00H
第
4 组,ADC 数据类
地址
寄存器描述
R/W
56[7:0]
ACIN 电压 ADC 数据高 8 位
R
57[3:0]
ACIN 电压 ADC 数据低 4 位
R
58[7:0]
ACIN 电流 ADC 数据高 8 位
R
59[3:0]
ACIN 电流 ADC 数据低 4 位
R
5A[7:0]
VBUS 电压 ADC 数据高 8 位
R
5B[3:0]
VBUS 电压 ADC 数据低 4 位
R
5C[7:0]
VBUS 电流 ADC 数据高 8 位
R



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com