Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP4221A Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4221A
Description  Mobile power single chip solution
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4221A Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4221A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TP4221A/TP4221B/TP4221C
移动电源单芯片解决方案
Ver1.4
Shenzhen TPOWER Semiconductor
5
内部框图
应用说明
恒温充电模式
TP4221X 内部集成了温度反馈环路,充电时,如果芯片
内部的温度升高到 120℃,充电电流会随着芯片的温度升
高而降低,从而减小系统功耗,降低温升,当温度升高
到 140℃时,充电电流减小为零,由于温度反馈控制, IC
工作温度最终会稳定在 120℃~140℃之间的某个值。该
功能允许用户提高给定电路板功率处理能力的上限而没
有损坏 IC 的风险。在保证充电器将在最坏情况条件下自
动减小电流的前提下,可根据典型(而不是最坏情况)
环境温度来设定充电电流。
过温保护
在充电或者放电时,如果芯片温度升高到 150℃,则芯片
停止工作以保护芯片以及锂离子电池,等到温度降低到
120℃后再自动恢复工作。
充电电流设定
充电电流可以通过设定 ISET 引脚的电阻来设定,关系如
下式:
ISET
CHRG
R
V
I
1
1000
这里 1V 是 ISET 引脚的输出电压,最大可设定充电电流
为 1A。
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池,
TP4221X 工作在涓流充电模式,此时充电电流为正常设
定电流的 1/10;当电池电压达到 2.9V 以后,TP4221X
进入恒流充电模式,以设定的电流给电池充电;当电池
电压达到 4.2V 后,TP4221X 工作在恒压充电模式,此
时输出
电压恒定,充电电流逐渐减小,当充电电流减小为正常
设定电流的 1/10 时,充电过程结束,充电电流降为零,
只有电池电压重新低于 4.1V 以后,才会进入再充模式。
电池低压保护
启动时,当 BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作,
工作过程中如果电池电压低于 3.1V,则 LED1 会以 1HZ
频率闪烁提醒电量较低,当电池电压低于 2.9V,则放电
输出关闭,TP4221X 进入低电流待机模式,待机电流小
于 8uA。
负载检测与低功耗智能待机
负载插入时 TP4221X 可以自动检测到负载并开启升压电
路工作。当负载拔掉、或输出电流小于 50mA(Typical),
经过 16S 延时,升压电路关闭,IC 进入低电流待机模式,
待机电流减小到 8uA 以下。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com