Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP4221A Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4221A
Description  Mobile power single chip solution
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4221A Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4221A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4221A Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TP4221A/TP4221B/TP4221C
移动电源单芯片解决方案
Ver1.4
Shenzhen TPOWER Semiconductor
7
工作状态与电量指示
LED1~LED5 为 PMOS 漏极输出充电状态与电量指示引脚,须串联 LED 与限流电阻到 GND;不同状况时 LED 状态如
下:
①充电时 LED1~LED5 一直工作以指示充电状态,达到电量的 LED 常量,当前电量的 LED 以 1Hz 频率闪烁;
②待机状态下,若按下按键 S1,显示电量 16S 后关闭;
③放电时,LED1~LED5 根据电池电压指示当前电量;若电池电压低于 3.1V,LED1 会一直以 1HZ 的频率闪烁提示电量
低,直到电池电压低于 2.9V,关闭电路,进入低功耗低压保护模式,需要重新充电至 3.2V 以上才可以再次放电;
④长按 S1 键 1.2S,手电筒打开,再次长按 S1 键 1.2S 手电筒输出关闭。
LED1~LED5 状态描述如下表所示:
LED1~LED5 工作状态表
IC 型号
充电
放电
电池电压(V)
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
电池电压(V)
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
TP4221A
VBAT<3.6
闪烁
-
灭
-
灭
VBAT<2.9
灭
-
灭
-
灭
2.9
≤VBAT<3.1
闪烁
-
灭
-
灭
3.1
≤VBAT<3.65
亮
-
灭
-
灭
3.6
≤VBAT<3.9
亮
-
闪烁
-
灭
3.65
≤VBAT<3.8
亮
-
亮
-
灭
3.9≤VBAT<4.2
亮
-
亮
-
闪烁
3.8≤VBAT
亮
-
亮
-
亮
4.2≤ VBAT
亮
-
亮
-
亮
-
-
-
-
-
-
TP4221B
VBAT<3.6
闪烁
灭
灭
-
灭
VBAT<2.9
灭
灭
灭
-
灭
2.9
≤VBAT<3.1
闪烁
灭
灭
-
灭
3.1
≤VBAT<3.5
亮
灭
灭
-
灭
3.6
≤VBAT<3.75
亮
闪烁
灭
-
灭
3.5
≤VBAT<3.65
亮
亮
灭
-
灭
3.75
≤VBAT<3.9
亮
亮
闪烁
-
灭
3.65
≤VBAT<3.8
亮
亮
亮
-
灭
3.9≤VBAT<4.2
亮
亮
亮
-
闪烁
3.8≤VBAT
亮
亮
亮
-
亮
4.2≤ VBAT
亮
亮
亮
-
亮
-
-
-
-
-
-
TP4221C
VBAT<3.6
闪烁
灭
灭
灭
灭
VBAT<2.9
灭
灭
灭
灭
灭
2.9
≤VBAT<3.1
闪烁
灭
灭
灭
灭
3.1
≤VBAT<3.5
亮
灭
灭
灭
灭
3.6
≤VBAT<3.75
亮
闪烁
灭
灭
灭
3.5
≤VBAT<3.65
亮
亮
灭
灭
灭
3.75
≤VBAT<3.9
亮
亮
闪烁
灭
灭
3.65
≤VBAT<3.8
亮
亮
亮
灭
灭
3.9≤VBAT<4.0
亮
亮
亮
闪烁
灭
3.8≤VBAT<3.9
亮
亮
亮
亮
灭
4.0≤VBAT<4.2
亮
亮
亮
亮
闪烁
3.9≤VBAT
亮
亮
亮
亮
亮
4.2≤ VBAT
亮
亮
亮
亮
亮
-
-
-
-
-
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com