Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CBM-DC2 Datasheet(PDF) 13 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Part # CBM-DC2
Description  Product manual
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COREBAI [COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.corebai.com/en/
Logo COREBAI - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

CBM-DC2 Datasheet(HTML) 13 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Back Button CBM-DC2 Datasheet HTML 9Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 10Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 11Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 12Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 13Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 14Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 15Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 16Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 17Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 45 page
background image
13
www.corebai.com
CBM-DC2
产品手册
9 = 1. Stop Ch2
A = 2. Stop Ch2
B = 3. Stop Ch2
C = 4. Stop Ch2
寄存器2
0-18
DELVAL1
为内部的使能 stop 脉冲而设的延迟时
间,start 通道 1 第 1 个脉冲。Tref 的
倍数,14 位整数部分,5 位小数部分
DELVAL1 = 0 to 16383.96875
19
RFEDGE1
stop 1 通道的边沿敏感性
0= 上升或下降沿
1 =上升和下降沿
20
RFEDGE2
stop 2 通道的边沿敏感性
0= 上升或下降沿
1 =上升和下降沿
21-23
EN_INT
利用或门启动不同的中断触发
Bit 23 = ALU 中断触发位
Bit 22 = End Hits 中断触发位
Bit 21 = Timeout 中断触发位
寄存器3
0-18
DELVAL2
为内部的使能 stop 脉冲而设的延迟时
间,start 通道 1 第 2 个脉冲。Tref 的
倍数,14 位整数部分,5 位小数部分
DELVAL2 = 0 to 16383.96875
19-20
SEL_TIMO_MR2
在测量范围 2 内为溢出选择预划分器
3 = 4.096ms 知道溢出
2 = 1.024ms
1 = 256µs
0 = 64µs
@ 4 MHZ CLKHS
21
EN_ERR_VAL
强迫 ALU 写入 0xFFFFFFFF 到结果寄
存器
0 = 关闭
1 = 写入结果寄存器
寄存器 4
0-18
DELVAL3
为内部的使能 stop 脉冲而设的延迟时
间,start 通道 1 第 3 个脉冲。Tref 的
倍数,14 位整数部分,5 位小数部分
DELVAL3 = 0 … 16383.96875
寄存器 5
0-15
PHASE_FIRE
对最多 15 个脉冲的脉冲序列中的每个
脉冲进行转相位
0 = 不尽行转相位
1 = 对脉冲进行移相位
16-18
REPEAT_FIRE
用于声环法的脉冲序列的重复次数
0 = 不重复
1 = 1 次重复
2 = 2 次重复
…
7 = 7 次重复
19
DIS_PHASENOISE
噪声单元必须要被关闭
1 = 关闭移相单元
设置为 1 是必须的
20
EN_STARTNOISE
给脉冲触发器启动外加噪声
1 = 开启噪声单元
21-23
CONF_FIRE
脉冲触发器的输出设置
Bit 23 = 1 反向输出 Fire 2
Bit 22 = 1 关闭输出 Fire 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com