Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CS6DV Datasheet(PDF) 4 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # CS6DV
Description  Field installation type converter 6-UNIT series
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

CS6DV Datasheet(HTML) 4 Page - M-System Co.,Ltd.

  CS6DV Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. CS6DV Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. CS6DV Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. CS6DV Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
机型: 6DV
6DV规格书
CS-4221 Rev.11 Page 4/4
http://www.m-system.co.jp/
端子接线图
4
3
2
1
—
+
—
+
内部电桥
LED显示器
ENTR/ESC
BACK/DOWN
NEXT/UP
ENTR/ESC
BACK/DOWN
NEXT/UP
4
3
2
1
内部电桥
LED显示器
安全栅
※1
※3
安全栅
※1
4
3
2
1
—
+
—
+
—
+
电源
2线制变换器
内部电桥
LED显示器
ENTR/ESC
BACK/DOWN
NEXT/UP
ENTR/ESC
BACK/DOWN
NEXT/UP
+
—
2线制
变换器
4
3
2
1
内部电桥
LED显示器
安全栅
电源
安全栅
※1
※3
※2
※1
4~20mA DC
调节器等
+
—
+
—
电气定位器等
+
—
电气定位器等
+
—
调节器等
4~20mA DC
■2 线制时的连接例
■4 线制时的连接例
※2
安全区域
危险区域
安全区域
危险区域
安全区域
危险区域
安全区域
危险区域
※1、本质安全型必须使用安全栅。
请使用符合本质安全型防爆规格且获得适用于危险区域认证的安全栅。
※2、TIIS本质安全型,且将2线制变换器等连接在回路上时,要与6DV组合,接受本质安全型防暴的检定。
※3、TIIS本质安全型时,不能按照此连接图进行连接。
会有无预先通知而修改记载内容的情况。



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com