Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CS6DV Datasheet(PDF) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # CS6DV
Description  Field installation type converter 6-UNIT series
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

CS6DV Datasheet(HTML) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

  CS6DV Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. CS6DV Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. CS6DV Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. CS6DV Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
机型: 6DV
6DV规格书
CS-4221 Rev.11 Page 2/4
http://www.m-system.co.jp/
标准精度的计算例
(1)电流输入为4~20mA,标定为0~100时
标准精度=0.01mA ÷ (20mA-4mA) × 100=0.063%。
标定显示误差=标定量程 (100-0) × 0.063%=±0.063。
(2)电流输入为10~20mA,标定为100~1000时
标准精度=0.01mA ÷ (20mA-10mA) × 100=0.1%。
标定显示误差=标定量程 (1000-100) × 0.1%=±0.9。
适用标准
适用条件请参照使用说明书
EU指令:
ATEX指令 (ATEX本质安全型防爆时)
 Ex ia EN 60079-11
电磁兼容指令(EMC指令)
 EMI EN 61000-6-4
 EMS EN 61000-6-2
RoHS指令
 EN 50581
认证:
FM本质安全型
 Class I,Div. 1,Groups A,B,C and D
 Class I,Zone 0,AEx ia IIC(美国)
 Class I,Zone 0,Ex ia IIC(加拿大)
 T4 and T5
(Class 3600)
(Class 3610)
 (ANSI/ISA 60079-0)
 (ANSI/ISA 60079-11)
 (CAN/CSA-C22.2 E60079-0)
 (CAN/CSA-C22.2 E60079-11)
TIIS本质安全型
 Ex ia IIC T5
ATEX 本质安全型防爆
   II 1G,Ex ia IIC,T4,T5 Ga
(EN 60079-0)
(EN 60079-11)
防爆规格
■使用温度范围
●ATEX及FM防爆型
 温度等级: 环境温度
 T4: -40~+80℃
 T5: -40~+60℃
●TIIS防爆型
 温度等级: 环境温度
 T5: -20~+60℃
■本质安全防爆参数
 Ui (Vmax) : 30V DC
 Ii (Imax) : 100mA DC
 Pi (Pmax) : 0.75W
 Ci : 1.0nF
 Li : 0mH (TIIS本质安全防爆型时为「可忽视的值」。)
显示器
本产品优先显示整数部分,因此即使将小数点的位置设定为
1位数以上,其位置也会随着整数的位数变化而移动。将小
数点设定为3位数时,优先显示有效位数,因此整数部分的
数字难以看清 (如下表所示)。将小数点设定为2位数便可决
上述问题,但是此时有效显示位数将减少1位。请根据使用
目的选择小数点的位置。小数点位置的设定方法,请参考下
页的设定方法之项。
小数点显示位数
数字显示
~
-1.000~-1.999
-0.001~-0.999
-1.00~-1.99
-0.01~-0.99
3
2
~
~
~
■显示规格
异常内容
数字显示
超过显示范围或测量范围
低于显示范围或测量范围
设定错误
安全码错误
注)出现「设定错误」、「安全码错误」显示时、要按一次
ENTR/ESC按钮,解除异常之后再进行设定。
■异常时的显示
当发生异常时,显示器出现闪烁现象。异常内容与闪烁
模式如下表所示,单位显示LED背光灯也出现闪烁现象。



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com