Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CS6DV Datasheet(PDF) 1 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # CS6DV
Description  Field installation type converter 6-UNIT series
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

CS6DV Datasheet(HTML) 1 Page - M-System Co.,Ltd.

  CS6DV Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. CS6DV Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. CS6DV Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. CS6DV Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
机型: 6DV
6DV规格书
CS-4221 Rev.11 Page 1/4
http://www.m-system.co.jp/
现场安装型变换器 6-UNIT 系列
2线制数显表
(本质安全型防爆、4位数显示)
主要的功能与特长
●4位显示的2线制数显表
●无需供电电源
●用面板上的3个按键可简单地进行缩放、线性化以及其他
各种设定
●可安装在2线制万能信号温度变换器 (机型: 27HU) 上
 
注)6DV与6DVI只在防爆规格方面有所不同,详细请参照防
爆规格。
 
φ70
21
(mm)
机型: 6DV-①
订货时的指定事项
・机型代码:6DV-①
 ①在下列代码中选择。
(例如: 6DV-0)
・请使用订购表格(No : ESU-4221)
无特别指定时,出厂时的设定为本公司标准设定值。
选择防爆认证的代码2时,请务必在订购表格上指定使用国
家。
①防爆认证
0: 无
1: FM本质安全型
2: ATEX本质安全型
7: TIIS本质安全型 (不符合CE标准)
相关产品
・DIN导轨安装适配器 (机型: A-34)
・安装部件 (机型: A-6)
机器规格
连接方式: 欧式端子连接
适用电缆线: 0.14~1.5mm2 (AWG26-16)、露线长度6mm
机壳材质: 黑色耐燃性树脂
线性化功能: 线性化、SQRT (X1/2)、RT32 (X3/2)、RT52 (X5/2)、
用户线性化 (21点以下)
(标准设定值: 线性化)
A/D转换方式: 双积分方式
保护功能: 防止误操作
缩放方式: 按键编程方式 (通过前端按钮设定)
显示
显示器: 8.0mm、4位、红色LED
缩放范围: -1999~9999
偏移量设定范围: -1999~9999
小数点位置: 10-1、10-2、10-3或无小数点
极性显示: 运算结果为负值时自动显示「-」。
溢出显示: 对于超过显示范围或测量范围的输入信号,如果
超过上限,闪烁显示上划线,如果低于下限,则闪烁显示下
划线。
采样周期: 2.5次/s
单位显示: 附带单位贴条
DC, AC, W, ℃, °F, V, mV, A, mA, %, kW, mW, kV, kA, psi, K,
bar, barg, Nℓ/min, kvar, Mvar, var, m, mm, kg, kg/h, kPa,
MPa, N·m, Nm3/h, m3/h, m3/sec, m/sec, kgf/cm2, ℓ/min,
%RH, ℓ, ℓ/h, t/h, rpm, ppm, pH, Pa
输入规格
■电流输入: 4~20mA DC
测量范围: 3.75~23mA DC
最大输入电流
・无防爆标准: 100mA
・有防爆标准: 请参照防爆规格
电压下降:
 输入为4mA时: 约3.7V
 输入为20mA时: 约4.0V (等效输入阻抗: 约200Ω)
(最大电流输入时的电压下降与2线制变送器的最小供电电压
的总和不能超过2线制变送器使用电源的输出电压范围。)
设置规格
使用温度范围
・无防爆认证: -40~+85℃
・有防爆认证: 参照防爆规格之项
使用湿度范围: 0~95%RH (无冷凝)
重量: 约65g
性能
标准精度: ±0.01mA
温度系数: ±0.015%/℃ (4~20mA DC输入时)


Similar Part No. - CS6DV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CS6-04DO1 ETC1-CS6-04DO1 Datasheet
244Kb / 2P
Netzthyristoren Phase control thyristors
CS6-06DO1 ETC1-CS6-06DO1 Datasheet
244Kb / 2P
Netzthyristoren Phase control thyristors
CS6-07DO1 ETC1-CS6-07DO1 Datasheet
244Kb / 2P
Netzthyristoren Phase control thyristors
CS6-08 ETC1-CS6-08 Datasheet
244Kb / 2P
Netzthyristoren Phase control thyristors
CS6-08DO1 ETC1-CS6-08DO1 Datasheet
244Kb / 2P
Netzthyristoren Phase control thyristors
More results

Similar Description - CS6DV

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
M-System Co.,Ltd.
6BXE MSYSTEM-6BXE Datasheet
96Kb / 2P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
6CT MSYSTEM-6CT Datasheet
101Kb / 2P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
6DVB MSYSTEM-6DVB Datasheet
223Kb / 8P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
6DVIB MSYSTEM-6DVIB Datasheet
200Kb / 8P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
6FN MSYSTEM-6FN Datasheet
94Kb / 2P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
6PA MSYSTEM-6PA Datasheet
100Kb / 2P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
6SN MSYSTEM-6SN Datasheet
96Kb / 3P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
6TS MSYSTEM-6TS Datasheet
110Kb / 3P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
6VS MSYSTEM-6VS Datasheet
101Kb / 2P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
A01 MSYSTEM-A01 Datasheet
87Kb / 2P
Field-mounted Two-wire Signal Conditioners 6-UNIT
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com