| Electronic Components Datasheet Search |
|
GCB-B Datasheet(PDF) 3 Page - Amphenol Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GCB-B Datasheet(HTML) 3 Page - Amphenol Corporation |
|
3 / 54 page ![]() 2 Allgemeine Beschreibung / General description / Description générale GCB-B Baureihe Die Steckverbinder der GCB-B Baureihe mit Reverse-Bajonett-Verschluss entsprechen der Norm VG95234. Sie bieten eine hohe Zuverlässigkeit, sind wasserdicht, verschleiß- und vibrationsfest. Sie haben die gleichen Befestigungsmaße und Polanordnungen wie Steckverbinder nach MIL-C-5015, sind jedoch mit Reverse-Bajonett-Verriegelung und Wellfeder versehen, was schnelles, müheloses Ver- und Entriegeln garantiert und bei starker Vibration einen großen Schutz gegen ungewolltes Entriegeln bietet. Die nach VG95234 zugelassenen Bauformen sind grundsätzlich mit Einzeladerabdichtung ausgerüstet. Werden bei Steckverbindern nach VG95234 Modifikationen gewünscht, wie z.B. andere Oberflächenbehandlung, Kontaktausführungen oder Endgehäuse, so haben diese grundsätzlich eine GCB-B Bezeichnung. Typische Anwendungen für diese Baureihen sind Wehrtechnik, industrielle Anlagen und Schienenfahrzeuge, sowie Antriebstechnik, Werkzeugmaschinen, Messtechnik und Robotik. GCA-B Baureihe Die GCA-B Steckverbinder sind 100% austauschbar- und steckkompatibel mit den Steckverbindern der GCB-B Serie und bieten eine große Auswahl zusätzlicher Polbilder, die nicht in der VG95234 beschrieben sind. Sie besitzen den gleichen technischen Aufbau wie die GCB-B Serie, bis auf die Kontakte, welche ein anderes Design haben. GCB-B Series These connectors with reverse bayonet coupling are conform to the VG95234 standard. Offering a high liability, they are coevally waterproof and resistant to vibrations and wear. They use the same installation dimensions and contact arrangements as connectors according to MIL-C-5015. However they are provided with reverse bayonet coupling and ondular washer, which guarantee a fast and effortless locking/unlocking and avoid an unintentional unlatch due to heavy vibrations. All VG95234 designs are basically equipped with an individual wire sealing grommet. If VG95234 connectors are required with modifications, e.g. with solder contacts or other shell- or contact plating, they have to be ordered with GCB-B designation. Common applications include military sector, industrial plants and railway vehicles as well as propulsion technologies, machine tools, measurement and robotics. GCA-B Series The GCA-B connectors are fully interchangeable and intermateable with GCB-B connectors and offer a variety of additional arrangements not described in the VG95234. They have the same technical setup as GCB-B series except the contacts that have a special design. Gamme GCB-B Ces connecteurs à accouplement « Reverse Bayonet » répondent à la norme VG95234. Ils présentent une bonne résistance à l´usure, sont étanches et ont une très bonne tenue aux vibrations. Ils ont les mêmes dimensions de fixation et les mêmes arrangements que les connecteurs conformes à la norme MIL-C-5015. Ils possèdent un système d’accouplement « Reverse Bayonet » incluant une bague ondulée qui garanti un verrouillage / déverrouillage rapide et empêche, lors de vibrations importantes, un désaccouplement intempestif. Tous les connecteurs VG95234 possèdent un grommet assurant l´étanchéité des conducteurs. Si des modifications sont requises sur les connecteurs VG95234 (traitement de surface, type de contacts, raccord arrière, etc…), ils ne seront livrables que sous la désignation GCB-B. Les domaines d´utilisation de ces gammes sont le militaire, l’industriel, le ferroviaire, les machines-outils et la robotique. Gamme GCA-B Les connecteurs GCA-B sont à 100% interchangeables et intermariables avec les connecteurs GCB-B et offrent un grand nombre d’arrangements supplémentaires non décrits dans la norme VG95234. Ces connecteurs ont les mêmes caractéristiques techniques que la gamme GCB-B, à l’exception des contacts qui ont un design spécifique. 0298_ailb_kat.neu.411 04.03.2005 14:21 Uhr Seite 2 |
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |