Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XPD767 Datasheet(PDF) 3 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Part # XPD767
Description  USB Type-C PD and Type-A dual-port controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUPERCHIP [SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.]
Direct Link  https://www.superchip.cn
Logo SUPERCHIP - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

XPD767 Datasheet(HTML) 3 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

  XPD767 Datasheet HTML 1Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 2Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 3Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 4Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 5Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 6Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 7Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 8Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 9Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
XPD740
USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器
Version 1.4
第
3页 共 14页
Copyright©2020, 云矽半导体
4 概述
XPD740 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)2.0/3.0 以及 PPS、
QC3.0+/QC3.0/QC2.0 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP
以及苹果设备
2.4A 充电规范的多协议端口控制器,为 AC-DC 适配器、车载充电器等设
备提供高性价比的
USB Type-C 端口充电解决方案。
XPD740 内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒,智能识别插头的正
插与反插,并实现连接。
XPD740 集成的 PD 协议支持双向标记编码(BMC),集成硬件
的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。
当
Type-C 和 Type-A 其中一个端口接入设备时,Type-C 或 Type-A 端口都可以实现独
立的快充功能。当
Type-C 和 Type-A 都接入设备时,XPD740 会将输出电压降至 5V 给设
备供电。特别的,当
Type-A 口一直连接苹果充电线但未接入苹果手机时,Type-C 口仍
然有快充功能。作为充电器应用时,充电线会经常与充电器连接在一起。
XPD740 完美
解决了
Type-A 和 Type-C 口连接充电线应用时的快充难题。此外,Type-A 口充饱关断电
流阈值低至
10mA,可支持智能穿戴设备小电流充电。
XPD740 最高支持 65W 输出功率,广播 PDO 电压可以配置为 5V/9V/12V/15V/20V,
可以灵活配置
5V Prog、9V Prog、15VProg、20VProg 四档
APDO 电压范围。
XPD740 通过一路可 Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现
动态调节电压的功能,不管是启动还是调压过程,都具备软启动
/调压功能,实现电压
平顺过渡。
XPD740 内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设
备请求的工作电压
/电流按照比例调整保护点);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电
压是否处于安全状态);
DP/DM 和 CC1/CC2 过压保护。
XPD740 集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管和双路放电通路,集成恒压控制环路,在
发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。
XPD740 可以非常容易通过 USB PD 认证测试,无需为了认证增加元器件。
XPD740 采用 TSSOP-16 封装形式,外围无需额外的元器件即可工作,提供最优化的
BOM 成本特性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com