Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

VNH5019ATR-E Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # VNH5019ATR-E
Description  Automotive fully integrated H-bridge motor driver
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VNH5019ATR-E Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  VNH5019ATR-E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 38 page
background image
DocID15701 Rev 11
3/38
VNH5019A-E
List of tables
38
List of tables
Table 1.
Suggested connections for unused and non connected pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 2.
Pin definitions and functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Table 3.
Block descriptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 4.
Absolute maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 5.
Thermal data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 6.
Power section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 7.
Logic inputs (INA, INB, ENA, ENB,PWM, CS_DIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 8.
Switching (VCC = 13 V, RLOAD = 0.87 W, Tj = 25 °C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 9.
Protection and diagnostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 10.
Current sense (8 V < VCC < 21 V). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 11.
Charge pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 12.
Truth table in normal operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 13.
Truth table in fault conditions (detected on OUTA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 14.
Electrical transient requirements (part 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 15.
Electrical transient requirements (part 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 16.
Electrical transient requirements (part 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 17.
Thermal calculation in clockwise and anti-clockwise operation in steady-state mode . . . . 27
Table 18.
Thermal parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 19.
MultiPowerSO-30 mechanical data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 20.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 21.
Document revision history. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com