Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PD57 Datasheet(PDF) 2 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

Part # PD57
Description  PD57/60/86-1378 Hardware Manual
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TRINAMIC [TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.]
Direct Link  http://www.trinamic.com
Logo TRINAMIC - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

PD57 Datasheet(HTML) 2 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

  PD57 Datasheet HTML 1Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 2Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 3Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 4Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 5Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 6Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 7Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 8Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 9Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
PD57/60/86-1378 Hardware Manual • Hardware Version V1.10 | Document Revision V1.21 • 2020-APR-24
2 / 24
Contents
1
Features
3
1.1
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.2
TRINAMIC’s Unique Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2.1 stealthChop™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2.2 spreadCycle™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2.3 stallGuard2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2.4 coolStep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
Order Codes
6
3
Mechanical and Electrical Interfacing
7
3.1
PD57/60/86-1378 Dimensions
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.2
PD57/60/86-1378 Dimensions and Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.3
PD57/60/86-1378 Motor Parameters
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.4
PD57/60/86-1378 Torque Curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4
Connectors and LEDs
13
4.1
Power Supply Connector
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.2
I/O Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
4.3
CAN Connection
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.4
Motor Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
4.5
LEDs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5
Functional Description
17
5.1
Typical Application Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5.2
Inputs
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6
Operational Ratings and Characteristics
18
6.1
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6.2
Electrical Characteristics (Ambient Temperature 25° C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6.3
I/O Ratings (Ambient Temperature 25° C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6.4
Functional Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.5
Other Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
7
Abbreviations used in this Manual
19
8
Figures Index
20
9
Tables Index
21
10 Supplemental Directives
22
10.1 Producer Information
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
10.2 Copyright
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
10.3 Trademark Designations and Symbols
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
10.4 Target User
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
10.5 Disclaimer: Life Support Systems
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
10.6 Disclaimer: Intended Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
10.7 Collateral Documents & Tools
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
11 Revision History
24
11.1 Hardware Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
11.2 Document Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
©2020 TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG, Hamburg, Germany
Terms of delivery and rights to technical change reserved.
Download newest version at www.trinamic.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com