Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SMC032AFY6 Datasheet(PDF) 3 Page - Numonyx B.V

Part # SMC032AFY6
Description  32 Mbyte, 64 Mbyte, 128 Mbyte, 256 Mbyte and 512 Mbyte 3.3 V / 5 V supply CompactFlash??card
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NUMONYX [Numonyx B.V]
Direct Link  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

SMC032AFY6 Datasheet(HTML) 3 Page - Numonyx B.V

  SMC032AFY6 Datasheet HTML 1Page - Numonyx B.V SMC032AFY6 Datasheet HTML 2Page - Numonyx B.V SMC032AFY6 Datasheet HTML 3Page - Numonyx B.V SMC032AFY6 Datasheet HTML 4Page - Numonyx B.V SMC032AFY6 Datasheet HTML 5Page - Numonyx B.V SMC032AFY6 Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V SMC032AFY6 Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V SMC032AFY6 Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V SMC032AFY6 Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 82 page
background image
SMCxxxAF
Contents
3/82
6.6
I/O transfer function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.7
Common memory transfer function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.8
True IDE mode I/O function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7
Software interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7.1
CF-ATA Drive register set definition and protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7.2
Memory mapped addressing (conf = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7.3
Contiguous I/O mapped addressing (conf = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.4
I/O primary and secondary address configurations (conf = 2,3) . . . . . . . 42
7.5
True IDE mode addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
8
CF-ATA registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.1
Data register (address 1F0h [170h]; offset 0, 8, 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.2
Error register (address 1F1h [171h]; offset 1, 0Dh read only) . . . . . . . . . 44
8.2.1
Bit 7 (BBK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.2.2
Bit 6 (UNC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.2.3
Bit 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
8.2.4
Bit 4 (IDNF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.2.5
Bit 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.2.6
Bit 2 (abort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.2.7
Bit 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.2.8
Bit 0 (AMNF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.3
Feature register (address 1F1h [171h]; offset 1, 0Dh write only) . . . . . . . 45
8.4
Sector Count register (address 1F2h [172h]; offset 2) . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.5
Sector Number (LBA 7-0) register (address 1F3h [173h]; offset 3) . . . . . 45
8.6
Cylinder Low (LBA 15-8) register (address 1F4h [174h]; offset 4) . . . . . . 46
8.7
Cylinder High (LBA 23-16) register (address 1F5h [175h]; offset 5) . . . . 46
8.8
Drive/Head (LBA 27-24) register (address 1F6h [176h]; offset 6) . . . . . . 46
8.8.1
Bit 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.8.2
Bit 6 (LBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.8.3
Bit 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.8.4
Bit 4 (DRV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.8.5
Bit 3 (HS3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8.8.6
Bit 2 (HS2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.8.7
Bit 1 (HS1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com