Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LRTB-GVSG Datasheet(PDF) 1 Page - ams-OSRAM AG

Part # LRTB-GVSG
Description  MULTILED
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LRTB-GVSG Datasheet(HTML) 1 Page - ams-OSRAM AG

  LRTB-GVSG Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 31 page
background image
LRTB GVSG
MULTILED
Data Sheet
Version 2.2
2017-06-15
1
Die MULTILED ist speziell für den Einsatz im
Automobilbereich (Interior) und für
RGB-Displays entwickelt worden. Die 6-lead
Technologie lässt eine unabhängige
Ansteuerung aller Chips zu und bietet dadurch
eine additive Farbmischung. Das weiße
Gehäuse garantiert hohe Helligkeiten.
Merkmale
• Gehäusetyp: weißes PLCC-6 Gehäuse, Silikon
Verguss
• Farbe: Rot/True Grün/Blau, 625 nm (rot),
528 nm (true grün), 460 nm (blau)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Chiptechnologie: ThinFilm (rot),
ThinGaN (true grün, blau)
• Lötmethode: Reflow lötbar
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Hauptanwendungen
• Umgebungslicht
• Instrumentenanzeige
• Automobilbeleuchtung (interior)
•RGB-Displays
• Elektronische Geräte
• Spielautomaten
The MULTILED is especially designed for
automotive applications (interior) and RGB
displays. The 6-lead technology offers an
additive mixture of color stimuli by
independent driving of each chip. The white
package guarantees high brightness.
Features
• package: white PLCC-6 package, silicone resin
• color: red/true green/ blue, 625 nm (red),
528 nm (true green), 460 nm (blue)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• chiptechnology: ThinFilm (red),
ThinGaN (true green, blue)
• soldering methods: reflow solderable
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Main Applications
• Ambient light
• Clusters
• Interior Automotive Lighting
• RGB displays
• Electronic Equipment
•Gaming


Similar Part No. - LRTB-GVSG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LRTB-GVSG OSRAM-LRTB-GVSG Datasheet
753Kb / 31P
white PLCC-6 package, silicone resin
More results

Similar Description - LRTB-GVSG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LSG3331 SIEMENS-LSG3331 Datasheet
331Kb / 7P
3 mm (T1) MULTILED, Non Diffused
LSG3351 SIEMENS-LSG3351 Datasheet
332Kb / 7P
3 mm (T1) MULTILED, Diffused
LSPP370 SIEMENS-LSPP370 Datasheet
536Kb / 9P
Plane MULTILED 3 mm T1 LED, Non Diffused
LU5351 SIEMENS-LU5351 Datasheet
325Kb / 7P
5 mm (T1 3/4) MULTILED , Diffused
LUB371 SIEMENS-LUB371 Datasheet
335Kb / 7P
Symbol MULTILED 2.5 mm x 5 mm, Partly Diffused
LUH371 SIEMENS-LUH371 Datasheet
331Kb / 7P
Symbol MULTILED 5 mm T1 3/4, Partly Diffused
LUS250 SIEMENS-LUS250 Datasheet
441Kb / 7P
SOT-23 MULTILED, Diffused
logo
OSRAM GmbH
Q65110A7501 OSRAM-Q65110A7501 Datasheet
642Kb / 23P
6-lead MULTILED - RGB - white binned Enhanced optical Power LED (ThinFilm / ThinGaN) Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com