Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LRTB-GVSG Datasheet(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG

Part # LRTB-GVSG
Description  MULTILED
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LRTB-GVSG Datasheet(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG

  LRTB-GVSG Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LRTB-GVSG Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 31 page
background image
2017-06-15
2
LRTB GVSG
Anm:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 8 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert.
Z.B.:
LRTB GVSG-UEVE-24+AMAQ-29+SCUC-HR
bedeutet,
dass
auf
dem
Gurt
nur
eine
der
Helligkeitsgruppen UE bis VE enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB GVSG-UEVE-24+AMAQ-29+SCUC-HR bedeutet, dass auf dem Gurt nur
eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 oder -9 enthalten ist (siehe Seite 9 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 8 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LRTB GVSG-UEVE-24+AMAQ-29+SCUC-HR means that only one group UE to VE will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LRTB GVSG-UEVE-24+AMAQ-29+SCUC-HR means that only 1 wavelength group -2,
-3, -4, -5, -6, -7, -8 or -9 will be shippable (see page 9 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtstärke
1) Seite 31
Luminous Intensity
1) page 31
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
red
true green
blue
LRTB GVSG
red
true green
blue
500 …1000
1250 …2010
180 …560
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LRTB GVSG-UEVE-24+AMAQ-29+SCUC-HR
Q65111A3732



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com