Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XC6421 Datasheet(PDF) 25 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6421
Description  囹곩뀯?삥탛?꿩?艅잒꺗餓섅걤 弱뤷엹300mA Dual 遙섌?LDO ?с궙?γ꺃?쇈궭
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6421 Datasheet(HTML) 25 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6421 Datasheet HTML 17Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 18Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 19Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC6421 Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 25 page
background image
25/25
XC6421
シリーズ
1.
本書に記載された内容(製品仕様、特性、データ等)は、改善のために予告なしに変更するこ
とがあります。製品のご使用にあたっては、その最新情報を当社または当社代理店へお問
い合わせ下さい。
2.
本書に記載された技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するものであり、工業所有
権、その他の権利に対する保証または許諾するものではありません。
3.
本書に記載された製品は、通常の信頼度が要求される一般電子機器(情報機器、オーディオ
/ビジュアル機器、計測機器、通信機器(端末)、ゲーム機器、パーソナルコンピュータおよび
その周辺機器、家電製品等)用に設計・製造しております。
4.
本書に記載の製品を、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を脅かす恐
れのある装置やシステム(原子力制御、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制
御、生命維持装置を含む医療機器、各種安全装置など)へ使用する場合には、事前に当社
へご連絡下さい。
5.
当社では製品の改善、信頼性の向上に努めております。しかしながら、万が一のためにフェ
ールセーフとなる設計およびエージング処理など、装置やシステム上で十分な安全設計をお
願いします。
6.
保証値を超えた使用、誤った使用、不適切な使用等に起因する損害については、当社では
責任を負いかねますので、ご了承下さい。
7.
本書に記載された内容を当社に無断で転載、複製することは、固くお断り致します。
トレックス・セミコンダクター株式会社



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com