Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

175196-2 Datasheet(PDF) 46 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 175196-2
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
PDF  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

175196-2 Datasheet(HTML) 46 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 175196-2 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers 175196-2 Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
44
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
Kontakte (Optik) HD-LWL Serie/Contacts (Optics) HD-LWL series
Bezeichnung
Description
0-0216341-1
0-1102921-1
0-0216342-1
Stifteinsatz
Buchseneinsatz
Male insert
Female insert
Zentrierhülse
Alignment sleeve
Stiftkontakt
Pin contact
Buchsenkontakt
Socket contact
Zentrierhülse
Alignment sleeve
LWL-Kontakte (Optik)
Kontakt-Werkstoff Ms,
verzinnt und rostfreier Stahl
Zentrierhülse-Werkstoff
Thermoplast
Zusammenstellung:
kurzer Kontakt mit Zentrierhülse
langer Kontakt
Einfügungsdämpfung
<2dB
Steckhäufigkeit
50 Zyklen
Betriebstemperatur
-20°C - +80°C
Kabelhaltekraft im Kontakt [N]
min 30
Kontakthaltekraft im Modul
min 40
Leitungstype 1mm Plastik-Lichtwellenleiter
mit 2,2mm Mantel
Crimpanschluß
LWL-contacts (optics)
Contact-material Ms,
tin-plated and stainless steel
Material of centering ferrule
thermoplastics
assembly:
short contact with centering ferrule
long contact
insertion loss
<2dB
mating frequency
50 cycles
Operating temperature
-20°C - +80°C
holding power of the cable in the contact [N]
min 30
contact retention force in the module
min 40
cable type 1mm plastic-fiber optics
with 2,2mm sleeve
Crimp connection
Stiftkontakt
Pin contact
Buchsenkontakt mit Zentrierhülse
Socket contact with alignment sleeve
Zentrierhülse für kurzen Kontakt
Alignment sleeve for short contact
0-0090364-2
0-0501198-1
0-0100281-1
0-0734423-1
0-0100606-2
0-0100281-2
0-1102855-1
0-1102855-6
Crimpzange
Faserstripper
Schneidlehre
Rückschmelzofen
Schmelzlehre
lange Kontakte
Schmelzlehre
kurze Kontakte
AWZG-HD.M-RSZ
EWZG-RZS
Bestell-Nr./
Order No.
Maße mm2
Dimensions mm2
Bestelltext
Designation
Werkzeuge für Crimptechnik Koax/Crimping tools Coax
Crimpzange/Crimping tool
Ausdrückwerkzeug HD/Extraction tool HD
Eindrückwerkzeug/Insertion tool
Faserstripper/Cable stripper
Schneidlehre o. Abb./Cutting gauge
Rückschmelzofen/Hot melting Unit
Schmelzlehre lange Kontakte/Melting gauge long contact
Schmelzlehre kurze Kontakte/Melting gauge short contact
Bezeichnung
Description



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com