Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH4059SR Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4059SR
Description  High Power Infrared Emitter (850 nm)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4059SR Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  SFH4059SR Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4059SR Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
2014-10-28
4
Version 1.0
SFH 4059SR
Grouping (T
A = 25 °C)
Gruppierung
Temperature coefficient of I
e or Φe
Temperaturkoeffizient von I
e bzw. Φe
(I
F = 50 mA, tp = 20 ms)
(typ)
TC
I
-0.5
% / K
Temperature coefficient of V
F
Temperaturkoeffizient von V
F
(I
F = 50 mA, tp = 20 ms)
(typ)
TC
V
-2
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
(I
F = 50 mA, tp = 20 ms)
(typ)
TC
λ
0.3
nm / K
Parameter
Min Irradiance
Max Irradiance
Bezeichnung
Min Bestrahlungsstärke
Max Bestrahlungsstärke
I
F = 50 mA, tp = 20 ms
I
F = 50 mA, tp = 20 ms
E
e, min [mW/cm²]
E
e, max [mW/cm²]
SFH 4059SR -Q
6.3
12.5
SFH 4059SR -R
10
20
SFH 4059SR -S
16
32
Note:
E
e measured in the near field with a detector (7.2 mm diameter) in 20 mm distance (Ω = 0.1 sr) to the device
surface
Only one group in one packing unit (variation lower 2:1).
Anm:
E
e gemessen im Nahfeld mit einem Detektor (7.2 mm Durchmesser) in einem Abstand von 20 mm (Ω = 0.1
sr) zur Bauteiloberfläche
Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1).
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com