Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SW104 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SW104
Description  SW104
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SW104 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SW104 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SW104 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SW104 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SW104
电源调制器
简要说明
SW104 电源调制器主要功能是将输
入的 TTL 电平转换成具有 3A 脉冲驱动
电流的驱动信号,以便驱动外接功率
管。实用于各类要求高速功率驱动的子
系统,为整机小型化创造了条件。该电
路采用 16 引线陶瓷双 列直插封装
(D16S)。
应用范围
可广泛应用于雷达、通讯、仪器、
仪表等领域。
推荐工作条件
电源电压:
VCC=12V
工作频率:
f=300kHz
工作环境温度:-55℃~125℃
特点
体积小
速度快
绝对最大额定值
电源电压:VCC=15V
贮存温度:-65℃~150℃
结温:175℃
引线耐焊接温度:300℃
引出端排列(俯视图)
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
16
引出端功能符号表
引出端序号
符号
功能
引出端序号
符号
功能
1
NC
空
9
NC
空
2
IN
输入
10
NC
空
3
NC
空
11
NC
空
4
VCC
电源
12
GND
地
5
OUT
输出
13
NC
空
6
NC
空
14
EN
控制
7
NC
空
15
NC
空
8
NC
空
16
NC
空


Similar Part No. - SW104

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWEI Integrated Circui...
SW104 BOWEI-SW104 Datasheet
102Kb / 1P
SPST Switches
SW104B BOWEI-SW104B Datasheet
117Kb / 1P
SPST Switches
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com