Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

KWDPLS31.MB Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # KWDPLS31.MB
Description  LCD Backlighting
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWDPLS31.MB Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  KWDPLS31.MB Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWDPLS31.MB Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 25 page
background image
2016-01-19
1
2016-01-19
SYNIOS E4014
Datasheet
Version 1.2
KW DPLS31.MB
This compact LED device is part of the SYNIOS E4014
family. The LEDs offer an extremely low-profile and
compact design of 4.0 x 1.4 x 0.65 mm, uniform
distribution of light and rugged plastic housing. The
multi-white KW DPLS31.MB offers a color location
specifically optimized for displays, covers a very wide
color space through the use of a special green and red
converter and ensures vibrant colors under different
operating conditions. Displays on tablets, notebooks
and other monitors will benefit from this LED.
Diese kompakte LED ist Teil der SYNIOS E4014
Familie. Die LEDs bieten ein extrem flaches und
kompaktes Design von 4,0 x 1,4 x 0,65 mm,
gleichmäßige Lichtverteilung und ein robustes
Kunststoffgehäuse. Die multi-weiße KW DPLS31.MB
besitzt einen speziell für Displays optimierten Farbort,
umfasst einen sehr breiten Farbraum durch die
Verwendung eines speziellen grünen und roten
Konverters und sorgt für lebendige Farben unter
verschiedenen Betriebsbedingungen. Displays auf
Tablets, Notebooks und andere Monitore werden von
dieser LED profitieren.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMD epoxy package, colored silicone
resin
•
Gehäusetyp: SMD Epoxid Gehäuse, farbiger
Silikon-Verguss
•
Technology: InGaN on Sapphire
•
Technologie: InGaN on Sapphire
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
•
Color: Cx = 0.26, Cy = 0.22 acc. to CIE 1931
(multiphosphor white)
•
Farbe: Cx = 0.26, Cy = 0.22 nach CIE 1931
(multiphosphor white)
•
Optical efficiency (typ.): 85 lm/W (multiphosphor
white)
•
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 85 lm/W
(multiphosphor white)
•
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
•
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
Applications
Anwendungen
•
LCD Backlighting
•
LCD Beleuchtung


Similar Part No. - KWDPLS31.MB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
KWDPLS31.EC OSRAM-KWDPLS31.EC Datasheet
1Mb / 24P
SMD epoxy package, colored silicone resin
KWDPLS31.SB OSRAM-KWDPLS31.SB Datasheet
778Kb / 24P
LCD Backlighting
More results

Similar Description - KWDPLS31.MB

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LBQ39E-N1OO-35-1 OSRAM-LBQ39E-N1OO-35-1 Datasheet
1Mb / 21P
LCD Backlighting
LBQ39G-N1OO-35-1 OSRAM-LBQ39G-N1OO-35-1 Datasheet
1Mb / 21P
LCD Backlighting
LAW5SM OSRAM-LAW5SM Datasheet
615Kb / 21P
LCD Backlighting
KWDPLS31.SB OSRAM-KWDPLS31.SB Datasheet
778Kb / 24P
LCD Backlighting
LYCN5M OSRAM-LYCN5M Datasheet
3Mb / 21P
LCD Backlighting
LBQ39G OSRAM-LBQ39G Datasheet
1Mb / 21P
LCD Backlighting
LDCN5M OSRAM-LDCN5M Datasheet
973Kb / 21P
LCD Backlighting
LTQ39E OSRAM-LTQ39E Datasheet
1Mb / 21P
LCD Backlighting
LWL28G OSRAM-LWL28G_15 Datasheet
576Kb / 23P
LCD Backlighting
LWL283 OSRAM-LWL283_15 Datasheet
525Kb / 23P
LCD Backlighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com