Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LCW-G6SP Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LCW-G6SP
Description  white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCW-G6SP Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCW-G6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCW-G6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
LCW G6SP
Advanced Power TOPLED
®
Enhanced optical Power LED (ThinGaN
®)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Abkündigung nach OS-PD-2010-005
Obsolete acc. to OS-PD-2010-005
2010-03-16
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes P-LCC-6 Gehäuse,
farbiger diffuser Silikon - Verguss
• Besonderheit des Bauteils: sehr kleiner
thermischer Widerstand, dadurch sehr hohe
Lichtleistung möglich
• Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach
CIE 1931 (weiß)
• Farbtemperatur: 2500K bis 4800K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: ThinGaN
®
• optischer Wirkungsgrad: 40 lm/W bei 3500 K
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12 mm Gurt mit 500/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 15
Anwendungen
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B.
Instrumentenbeleuchtung)
• Hinterleuchtung (Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Leselampen (Flugzeug, Auto, Bus)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Display Hinterleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z. B. TFT
• Dekorative Beleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Flucht-
wege, u.ä.)
Features
• package: white P-LCC-6 package, colored
diffused silicone resin
• feature of the device: very low thermal
resistance; high optical power
• color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
• color temperature: 2500K to 4800K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: ThinGaN
®
• optical efficiency: 40 lm/W at 3500 K
• grouping parameter: luminous intensity,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 500/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 15
Applications
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting)
• backlighting (illuminated advertising, general
lighting)
• reading lamps (aircraft, car, bus)
• substitution of micro incandescent lamps
• display backlight where high brightness is
required e.g. TFT
• decorative and entertainment lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)


Similar Part No. - LCW-G6SP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCW-G6CP OSRAM-LCW-G6CP Datasheet
805Kb / 28P
white SMT package, colorless clear silicone resin
logo
ams-OSRAM AG
LCW-G6CP AMSOSRAM-LCW-G6CP Datasheet
1Mb / 26P
Advanced Power TOPLED®
2020-06-29
More results

Similar Description - LCW-G6SP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWE6SG OSRAM-LCWE6SG Datasheet
708Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LRTBG6SF OSRAM-LRTBG6SF Datasheet
642Kb / 23P
white P-LCC-6 package with diffused silicone resin
LRTBG6SG OSRAM-LRTBG6SG Datasheet
854Kb / 23P
white P-LCC-6 package, diffused silicone resin
LUWE6SG OSRAM-LUWE6SG Datasheet
379Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LWWWG6SG OSRAM-LWWWG6SG Datasheet
612Kb / 19P
white P-LCC-6 package, colored diffused silicone resin
LW-T676 OSRAM-LW-T676 Datasheet
219Kb / 15P
white P-LCC-2 package, colored diffused resin
LCW-E6SG OSRAM-LCW-E6SG Datasheet
708Kb / 18P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
LRTB-G6SF OSRAM-LRTB-G6SF Datasheet
642Kb / 23P
white P-LCC-6 package with diffused silicone resin
LRTB-G6SG OSRAM-LRTB-G6SG Datasheet
354Kb / 23P
white P-LCC-6 package, diffused silicone resin
LUW-E6SG OSRAM-LUW-E6SG Datasheet
379Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colored diffused silicone resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com