Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT2538D Datasheet(PDF) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT2538D
Description  Steelable constant flow and output power
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT2538D Datasheet(HTML) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT2538D Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
HT2538D
3/8
www.hotchip.com.cn
Ver1.1
原边控制高精度恒压/恒流 PWM 控制器
电气特性参数(若无特殊说明,TA=25℃,VCC=16V))
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源部分
IDD_ST
待机电流
VDD=13V
5
20
uA
IDD_OP
工作电流
CS=0V,VDD=18V
2
3
mA
UVLO(ON)
VDD 进入欠压
锁定
VDD 下降
8.2
9.0
10.5
V
UVLO(OFF)
VDD 退出欠压
锁定
VDD 上升
13.5
14.8
16
V
VDD_clamp
VDD 最大工作
电压
27
28.5
30
V
OVP
过压保护门限
VDD 达到门极关闭斜坡
电压
26
27.5
29
V
电流传感输入部分
TLEB
LEB 时间
625
nS
Vth_oc
过流门限
880
910
940
mV
Td_oc
OCP 传送延时
110
nS
Zsense_IN
输入阻抗
50
K
Ω
T_ss
软启动时间
17
mS
频率部分
Freq_Max
最大频率
55
60
65
KHz
Freq_Nom
系统正常开关频
率
50
KHz
Freq_startup
14
KHz
△f/Freq
频率抖动范围
±6
%
误差放大器部分
Vref_EA
EA 参考电压
1.95
2
2.05
V
Gain
EA DC 增益
60
dB
I_COMP_MAX
最大缆线补偿电
流
37.5
uA
注:Freq_Max 是指 IC 内部最大时钟频率在系统应用里,60KHz 的最大工作频率正常发生在最大输
出功率或者从 CV 到 CC 状态的转换点。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com