Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT2538D Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT2538D
Description  Steelable constant flow and output power
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT2538D Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT2538D Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
HT2538D
4/8
www.hotchip.com.cn
Ver1.1
原边控制高精度恒压/恒流 PWM 控制器
特性曲线
功能描述
HT2538D 是一款低成本,高效率的 PW M 控制器,
主要用于中小功率 AC/DC 转换器(电池充电器)、
适配器中,它可工作在原边反馈和调节中,无需光
耦和 TL431,内部的恒压和恒流特性控制可达到高
精度 CC/CV 控制需要,完全可满足大多数适配器
的应用需求,由于具有恒流特性,可用于 LED 照
明。
启动电流和启动控制
由于 HT2538D 设计的启动电流很低,因此 VDD
可很快的超过 UVLO 门限电平,从而可用大阻值启
动电阻将工作中的功耗降到最小。
工作电流
HT2538D 的工作电流较低(为 2.5mA),低的工
作电流和混合模式控制特性可以达到良好的性能。
软启动
HT2538D 在内部设置了软启动功能,主要用于电
源启动期间防止部分过压造成的异常,即当 VDD
一旦达到 UVLO(OFF)时,控制部分使峰值电流、
电压门限从 0 逐渐变化至正常值 0.9V,每一次重
启动都对应一个软启动。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com