Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT2538D Datasheet(PDF) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # HT2538D
Description  Steelable constant flow and output power
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

HT2538D Datasheet(HTML) 1 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  HT2538D Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 6Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 7Page - Hotchip Technology Co.,Ltd HT2538D Datasheet HTML 8Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
HT2538D
1/8
原边控制高精度恒压/恒流 PWM 控制器
www.hotchip.com.cn
Ver1.1
产品概述
HT2538D 是一种高性能离线式 PWM 控制器,
主要用于中小功率 AC/DC 充电器和适配器中。它工
作于原边采样和调节,可省除极间光耦和 TL431,
其恒压和恒流控制特性说明如下图。最大输出功率可
达 15W。
在恒流控制时,其电流和输出功率的设定可由
CS 脚上的传感电阻 Rs 来调节;在恒压控制时,利
用混合工作模式可以获得高效率和高性能。另外,利
用内部的导线压降补偿功能可以得到良好的负载调整
特性。在恒流模式重负载工作条件下,器件工作在
PFM 模式;中负载和轻负载,器件可工作在 PWM
模式和降频模式。
HT2538D 具有电源软启动控制和多种带自动恢
复的有效保护,它包含逐周期电流限制,VDD 过压
保护,VDD 钳位和欠压保护等。另外,HT2538D 还
有优良的 EMI 性能和频率抖动控制特性,使用
HT2538D 可获得高精确的恒压/恒流特性。
主要特点
◆
在通常 AC 输入条件下,恒压调节 5%,恒流
调节 5%
◆ 原边采样和调节无需光耦和 TL431
◆ 可程控 CV/CC 调节
◆ 可设定恒流和输出功率
◆ 内建次级恒流控制和原边反馈
◆ 内建合适的峰值电流调节
◆ 内建原边电感补偿
◆ 可调节线压降补偿
◆ 开机软启动
◆ 内置 MOS 开关管
◆ 内置前沿消隐电路(LEB)
◆ 可逐周期电流限制
◆ 带有迟滞的欠压锁定(UVLO)
◆ VDD 过压保护(OVP)
◆ VDD 钳位功能
典型应用
◆ 中小功率 AC/DC 离线式开关电源
◆ 手机充电器
◆ 数码相机充电器
◆ 小功率适配器
◆ PC、TV 等电器的辅助电源
◆ 线性调节器/替代 RCC 变换器
◆ 恒流 LED 照明
◆ 封装形式:DIP-8
典型应用电路图
VDD
COMP
INV
CS
Drain
Drain
GND
GND
AC
Vo
+
+
+
+
Ns
Np
NAUX
Rs
HT2538D
~
+


Similar Part No. - HT2538D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT2535S HOTCHIP-HT2535S Datasheet
1Mb / 10P
Total voltage input within the range of 5 % of total voltage input.
More results

Similar Description - HT2538D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hotchip Technology Co.,...
HT4054 HOTCHIP-HT4054 Datasheet
869Kb / 7P
Constant flow / constant voltage mode operatio
logo
Linkage Goston Electron...
SM2202P LINKAGE-SM2202P Datasheet
2Mb / 8P
HIgh-Power Constant Flow Control
DK912 LINKAGE-DK912 Datasheet
3Mb / 11P
RecognIzed Feedback Flow and Constant Power ChIp
LNK303P LINKAGE-LNK303P Datasheet
3Mb / 7P
Constant voltage / constant flow control power switch
LNK305P LINKAGE-LNK305P Datasheet
4Mb / 7P
Constant voltage / constant flow control power switch
LNK513 LINKAGE-LNK513 Datasheet
5Mb / 8P
Program-controlled constant voltage / constant flow controller
SM7503 LINKAGE-SM7503 Datasheet
4Mb / 7P
Constant voltage / constant flow control power switch
SM7503P LINKAGE-SM7503P Datasheet
1Mb / 7P
Constant voltage / constant flow control power switch
SM7505 LINKAGE-SM7505 Datasheet
2Mb / 7P
Constant voltage / constant flow control power switch
logo
Jingjing Microelectroni...
EG4313 EGMICRO-EG4313 Datasheet
585Kb / 9P
Constant voltage / constant flow control chip
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com