Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 89 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 89 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 85Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 86Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 87Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 88Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 89Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 90Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 91Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 92Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 93Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 156 page
background image
89
EMC < Common Mode Choke Coils for DC Lines >
CSFC46
Features
1. Common mode choke coil for automobile(up to 125˚C).
2. Correspond to a compact design by the small floor space type.
3. Operating for wide temperature(-40˚C to 125˚C).
4. Correspond RoHS directives.
5. Correspond various specifications due to using a troidal core.
6. Data Pulse transformer for CAN bus.
Max. 250m
Ω
Specifications
CPFC46NP-252
550mA
Parts No.
D.C.R.
@20
°C
∆t=40°C
2500 (Typ.)/Min.1500
Rated current
Z (
Ω)
@100MHz, 0.1V
Features
1. Small size, high performance and, SMD type.
1. Portable equipment, audio equipment, car navigation equipment etc. various equipment.
Application
Impedance vs. Frequency (reference)
Impedance vs. Frequency (reference)
Specifications
CSLF4D25
13
± 40%
17
± 40%
22
± 40%
28
± 40%
40
± 40%
54
± 40%
200(Typ.)/Min. 100
350(Typ.)/Min. 175
700(Typ.)/Min. 350
1100(Typ.)/Min. 550
1900(Typ.)/Min. 950
2000(Typ.)/Min. 1000
CSLF4D25NP-201
CSLF4D25NP-351
CSLF4D25NP-701
CSLF4D25NP-112
CSLF4D25NP-192
CSLF4D25NP-202
50
50
50
50
50
50
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
Parts No.
D.C.R.(m
Ω)
/LINE
Z (
Ω)
(100MHz, 0.5V)
@20
°C
D.C. rated
voltage (V)
MAX.
D.C. rated
current (A)
MAX.
品名
Max. 4.9
Max. 6.4
3.5
4.6
2.4
0.5
10
100
1k
10k
1M
10M
100M
1G
1
2
S
S
4
3
FREQUENCY (Hz)
1
10
100
10k
1k
1M
10M
100M
1G
FREQUENCY (Hz)
Max. 5.0
Max. 2.5
4.7
2.5
3
2
14
SS
2.3 1.4
5.1
Schematics
DIMENSIONS (mm)
Recommended land patterns(mm)
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
201
202
192
112
701
351
201
351
701
112
192
202
結線図
外形寸法図
推奨ランド図
/ 特徴
1. 車戴対応可能コモンモードチョークコイル ∼125℃。
2. 低床面積タイプで、
コンパクト設計に対応可能。
3. 広範囲な使用温度範囲 - 40 ∼125℃。
4. RoHS指令対応品。
5. 内部にトロイダルコアを使用している為、幅広い仕様展開が可能。
6. 車載対応可能パルストランス。
/ 仕様
品名
直流抵抗
定格電流
/ 特徴
1. 小型、高性能、面実装タイプです。
1. ポータブル機器、オーディオ関連機器、
カーナビゲーション等、幅広い製品に使用可能です。
/ 用途
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
インピーダンス周波数参考特性
インピーダンス周波数参考特性
/ 仕様
直流定格電圧
直流定格電流



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com