Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SCR1021 Datasheet(PDF) 92 Page - Sumida Corporation

Part # SCR1021
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

SCR1021 Datasheet(HTML) 92 Page - Sumida Corporation

Back Button SCR1021 Datasheet HTML 88Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 89Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 90Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 91Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 92Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 93Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 94Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 95Page - Sumida Corporation SCR1021 Datasheet HTML 96Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 92 / 156 page
background image
92
Impedance Characteristics
Specifications
CRR32
D.C. common mode line filter.
* Digital AV equipment.
* Digital still camera.
* Digital video camera.
Features
1. Small and low profile type.
2. Correspondence to the large current due to low D.C.R.
3. High Impedance at wide frequency band.
4. Carrier tape delivery is possible.
Impedance Characteristics
Specifications
CLP42B
Application
Application
1. Common mode choke or pulse transformer for PCMCIA card.
1. One common mode choke or pulse transformer is stored in it.
Features
EMC
Signal and DC Common Mode Choke Coils
Max. 500m
Ω
Max. 300m
Ω
Max. 200m
Ω
Max. 200m
Ω
CRR32NP-02A
CRR32NP-05A
CRR32NP-07A
CRR32NP-10A
400mA
460mA
580mA
800mA
Parts No.
D.C.R.
Min. 800
Ω
Min. 650
Ω
Min. 500
Ω
Min. 350
Ω
Impedance
@100MHz
Rated
current
0.17
Ω
0.14
Ω
0.11
Ω
CLP42B-PM11
CLP42B-PM09
CLP42B-PM07
500mA
500mA
500mA
Parts No.
D.C.R.
@20
°C
1200
Ω
800
Ω
460
Ω
Impedance
@100MHz (Typ.)
Rated
current
EMC < Signal and DC Common Mode Choke Coils >
2.2
0.1
Max. 3.4
Max. 2.8
3
4
2
1
S
S
2.8
1.5
1.5
100
1k
10k
10
100M
02A
05A
07A
10A
10M
1M
1G
FREQUENCY (Hz)
0.25
Max. 2.5
4.6
1.27
2.54
0.5
4
5
6
3
2
1
10.2
5.5
PM07
PM09
PM11
10
100
1k
10k
1
100M
1G
10M
1M
FREQUENCY (Hz)
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
/ インピーダンス特性
/ 仕様
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
D.C.コモンモードラインフィルタ。
※デジタルAV機器。
※デジタルスチルカメラ。
※デジタルビデオカメラ。
/ 特徴
1. 小型、低背タイプ。
2. 直流抵抗値が小さく、電流が流せます。
3. 広帯域で高インピーダンス。
4. テーピング仕様で納入可能。
/ インピーダンス特性
/ 仕様
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
/ 用途
/ 用途
1. PCMCIAカード用コモンモードチョーク又はパルストランス。
1. パルストランス若しくはコモンモードチョークを1個搭載。
/ 特徴
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com