Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AM442 Datasheet(PDF) 5 Page - Analog Microelectronics

Part # AM442
Description  STROM-WANDLER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM442 Datasheet(HTML) 5 Page - Analog Microelectronics

  AM442 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
STROM–WANDLER–IC
AM442
analog microelectronics
August 2001
5/9
FUNKTIONSBESCHREIBUNG
Der AM442 ist ein monolithisch integrierter Strom-Wandler, welcher speziell für die Aufbereitung
differentieller Brückensignale entwickelt worden ist. Über die Variation einiger weniger externer
Bauteile kann der Ausgangsstrom in einem weiten Bereich eingestellt werden. Zusätzlich zu den
Widerständen R0 – R5 und der Kapazität C1 (C2) werden nur noch ein externer Ausgangstransistor
T1 und eine Diode D1 benötigt (siehe Abbildung 8 und Abbildung 9). Der externe Transistor verrin-
gert die Verlustleistung des ICs, und die Diode gewährleistet den Verpolschutz dieses Transistors.
Für die Auswahl des Transistors und der Diode muß die maximale Verlustleistung der Bauteile be-
achtet werden. Typische Werte für die externen Komponenten finden sich in den nachfolgenden
Anwendungsbeschreibungen.
Prinzipiell können mit dem AM442 Zwei- oder Dreidraht-Systeme für industrielle Anwendungen
realisiert werden. Eine schematische Skizze für das Dreidraht-System ist in Abbildung 2 aufgezeigt.
Die differentielle Eingangsspannung VIN ist hierbei durch einen variablen Widerstand dargestellt.
Der externe Referenzpunkt Ground ist identisch mit der IC-Masse (GND) und die Versorgungs-
spannung des ICs entspricht der Versorgungsspannung des Systems: VCC = VS. Im Gegensatz dazu
wird im Zweidraht-Betrieb (Abbildung 3) der IC–Masse (GND) zwischen den Widerständen R5 und
RL angeschlossen. In diesem Fall hängt die Versorgungsspannung des ICs VCC von der Versorgungs-
spannung des Systems VS und dem Wert des Lastwiderstands RL ab und kann berechnet werden mit:
L
OUT
S
CC
R
I
V
V
−
=
Im Wesentlichen besteht der AM442 aus 4 Funktionsblöcken (siehe Abbildung 1):
1. Der hochgenaue Instrumentenverstärker als Eingangsstufe gestattet aufgrund seiner einstellbaren
Verstärkung Anwendungen für eine Vielzahl von Eingangssignalen und Sensoren. Die Verstär-
kung GIA wird über zwei externe Widerstände R1 und R2 eingestellt. Für die Auswahl der Wider-
stände muß die in den Randbedingungen angegebene Summe R1 + R2 eingehalten werden. Bei
der Beschaltung des Instrumentenverstärkers muß auf die korrekte Polarität des Eingangssignals
geachtet werden.
1. Am
spannungsgesteuerte
Strom-
ausgang kann mit Hilfe der inter-
nen Spannungsreferenz über die
externen Widerstände R3 und R4
(siehe
die
Anwendungsbeschrei-
bungen ab Seite 8) ein Offsetstrom
am Ausgang eingestellt werden.
Der Ausgangsstrom IOUT wird von
einem externen Transistor T1 be-
reitgestellt,
der
vom
Ausgang
(OUT) des ICs angesteuert wird.
Als besondere Eigenschaft verfügt
der AM442 wahlweise über eine
Abschaltung des Ausgangsstroms (Disable-Pin DIS). Wird der Disable-Pin DIS mit der Refe-
renzspannung VREF verbunden, wird der Ausgangsstrom bei eingangsseitiger Überspannung
nicht abgeschaltet. Wird der Disable-Pin nicht kontaktiert, ist die Stromabschaltung aktiviert
(Abbildung 4). Als weitere Sicherheitsvorkehrung verfügt der AM442 über eine integrierte
G V
IN [mV]
I
OUT [mA]
30
0
20
0
4
V
LIMR0
DIS nicht kontaktiert
DIS = VREF
Abbildung 4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com