Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AM442 Datasheet(PDF) 9 Page - Analog Microelectronics

Part # AM442
Description  STROM-WANDLER-IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AME [Analog Microelectronics]
Direct Link  http://www.ame.com.tw/
Logo AME - Analog Microelectronics

AM442 Datasheet(HTML) 9 Page - Analog Microelectronics

  AM442 Datasheet HTML 1Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 2Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 3Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 4Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 5Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 6Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 7Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 8Page - Analog Microelectronics AM442 Datasheet HTML 9Page - Analog Microelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
STROM–WANDLER–IC
AM442
analog microelectronics
August 2001
9/9
TYPISCHE ZWEIDRAHT–ANWENDUNG (4–20mA)
Im Zweidraht–Betrieb muß Pin 2 (VCC) mit Pin 3 (RS–) und IC–Masse 14 (GND,
⊥) mit dem
Lastwiderstand RL verbunden werden. In der vorliegenden Anwendung (Abbildung 9) ist der Aus-
gang so eingestellt, daß der Ausgangsstrom bei Überspannung abgeschaltet wird (DIS nicht kontak-
tiert). Die Verstärkung GIA wird über die externen Widerstände R1 und R2 eingestellt und ergibt sich
zu
1
1
2
1
2
1
−
=
⇒
+
=
IA
IA
G
R
R
R
R
G
Die Transferfunktion für den Ausgangsstrom IOUT lautet
SET
IA
IN
OUT
I
R
G
V
I
+
=
0
mit dem Strom ISET, der über die externen Widerstände R3 und R4 eingestellt wird.
I
V
R
R
RR
R
R
V
RI
SET
REF
REF
SET
=⋅
+
⇒=
−
22
1
0
4
34
3
40
Die Versorgungsspannung muß unter Berücksichtigung des Lastwiderstandes RL gewählt werden:
VI
R
SOUTmax
L
≥+6V
Beispiel: Ausgangsstrombereich 4...20mA
Für die Werte der externen Bauteile ergeben sich mit V
IN = 0
200
K
mV , V
REF = 5V ,
2
=
IA
G
:
R0 = 25Ω
R1 = 22kΩ
R2 = 22kΩ
R3 = 100kΩ
R4 = 0...5kΩ
R5 = 40Ω
RL = 0...500Ω
C1 = 2,2µF
C2 = 100nF
Spannungsreferenz
V
I
AM442
10
11
12
13
15
1
2
3
4
7
14
IA
V
BG
5
16
OP
C
1
6
9
8
V
IN
R
2
R
1
Ground
D
1
T
1
R
0
V
S
R
5
R
4
I
OUT
R
L
R
3
C
2
Abbildung 9
Analog Microelectronics behält sich Änderungen von Abmessungen, technischen Daten und sonstigen Angaben ohne vorherige Ankündigung vor.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com