Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M50FW080 Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # M50FW080
Description  8 Mbit 1Mb x8, Uniform Block 3V Supply Firmware Hub Flash Memory
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M50FW080 Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M50FW080 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M50FW080 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M50FW080 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M50FW080 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M50FW080 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M50FW080 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M50FW080 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M50FW080 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M50FW080 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 56 page
background image
M50FW080
List of tables
5/56
List of tables
Table 1.
Signal names (FWH Interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 2.
Signal names (A/A Mux Interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 3.
Block addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 4.
FWH Bus Read field definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 5.
FWH Bus Write field definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Table 6.
A/A Mux bus operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 7.
Manufacturer and device codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 8.
Read Electronic Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 9.
Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 10.
Status Register bits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 11.
Firmware Hub Register Configuration map. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 12.
Lock Register bit definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 13.
General-Purpose Input Register definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 14.
Program and Erase times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 15.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 16.
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 17.
FWH interface AC measurement conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 18.
A/A Mux interface AC measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 19.
Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 20.
DC characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 21.
FWH interface clock characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 22.
FWH interface AC signal timing characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 23.
Reset AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 24.
A/A Mux interface Read AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 25.
A/A Mux interface Write AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 26.
PLCC32 – 32 pin Rectangular Plastic Leaded Chip Carrier, package data . . . . . . . . . . . . 45
Table 27.
TSOP32 – 32 lead Plastic Thin Small Outline, 8x14 mm, package
mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 28.
TSOP40 – 40 lead Plastic Thin Small Outline, 10 x 20mm, package
mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 29.
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 30.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com