Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

WCI55US0JS Datasheet(PDF) 8 Page - Whirlpool.

Part # WCI55US0JS
Description  INDUCTION COOKTOP
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WCI55US0JS Datasheet(HTML) 8 Page - Whirlpool.

Back Button WCI55US0JS Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WCI55US0JS Datasheet HTML 12Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
DIMENSIONS
8 de 21
TABLE DE CUISSON À INDUCTION
IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.
Ne faire aucune découpe sur la base de cette information. Se référer au Guide d’installation avant de choisir
une armoire, de vérifier les connexions électriques/au gaz, d’effectuer des découpes ou de commencer l’installation.
Tous les appareils Whirlpool® sont homologués UL, CUL ou CSA.
DIMENSIONS DU PRODUIT
NO DE MODÈLE
Table de cuisson de 24 po (65 cm)
WCI55US4JB/UCIG245KBL
Table de cuisson de 30 po (78,2 cm)
WCI55US0JB/WCI55US0JS
Unité de mesure
po
cm
po
cm
Largeur totale avec cadre (A)
NA
NA
30 3/4
78,2
Profondeur avec cadre (B)
NA
NA
22
55,9
Largeur totale sans cadre (C)
25 5/8
65
30 3/4
78,2
Profondeur sans cadre (D)
21 1/4
54,1
21 1/4
54,1
VUE DU DESSUS
A
C
D
B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com