Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

WTW4100SW Datasheet(PDF) 6 Page - Whirlpool.

Part # WTW4100SW
Description  Whirlpool® Top Load Washer
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WTW4100SW Datasheet(HTML) 6 Page - Whirlpool.

Back Button WTW4100SW Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES
DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D’INSTALLATION du Guide du Produit de votre appareil avant d’installer et de faire fonctionner cet
appareil.
Spécifications électriques
WTW4100SW 4,1 pi3 DOE (É.-U.) & 4,7 pi3 IEC (CAN)
WTW4105SW 4,0 pi3 DOE (É.-U.) & 4,6 pi3 IEC (CAN)
Courant minimum du circuit
15 A
Tension de fonctionnement
120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement
60 Hz
Dimensions du produit
WTW4100SW 4,1 pi3 DOE (É.-U.) & 4,7 pi3 IEC (CAN)
WTW4105SW 4,0 pi3 DOE (É.-U.) & 4,6 pi3 IEC (CAN)
po (minimum)
mm (minimum)
po (maximum)
mm (maximum)
A
Hauteur (avec pieds)
41 7∕8
1064
42 3∕4
1086
B
Largeur
27 1∕8
689
-
-
C
Hauteur à partir du haut du
couvercle (en pieds)
37 3∕8
949
38 1∕4
972
D
Profondeur
26 1∕4
667
27 1∕8
689
DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES
6
A
B
D
C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com