Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

WTW4100SW Datasheet(PDF) 8 Page - Whirlpool.

Part # WTW4100SW
Description  Whirlpool® Top Load Washer
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WTW4100SW Datasheet(HTML) 8 Page - Whirlpool.

Back Button WTW4100SW Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WTW4100SW Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard
Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de
l’armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.
Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser
davantage de dégagement pour faciliter l’installation et l’entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers
voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de
la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l’on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d’aération
au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.
DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES
8
3 po
(76 mm)
3 po
(76 mm)
24 po2
(155 cm2)
48 po2
(310 cm2)
1 po
(25 mm)
1 po
(25 mm)
5 po
(126 mm)
14 po
(356 mm)
maximum
(508 mm)
20 po
REMARQUE : Toutes les laveuses de devraient avoir un dégagement de 20 po (508 mm).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com