Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

AN2419 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # AN2419
Description  STR75x hardware development getting started
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2419 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN2419 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2419 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2419 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2419 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2419 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2419 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2419 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2419 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2419 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
Contents
AN2419
2/22
Contents
1
Power supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2
Power supply schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.1
Power scheme 1: single external 3.3V power source . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.2
Power scheme 2: dual external 3.3V and 1.8V power sources . . . . . . . . 5
1.2.3
Power scheme 3: single external 5V power source . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.4
Power scheme 4: dual external 5.0V and 1.8V power sources . . . . . . . . 7
1.3
Reset and power startup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.1
Power startup specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3.2
External reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Clocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Clock overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2
Main 4MHz or 8MHz oscillator (OSC4M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3
Low power 32.768 kHz oscillator (OSC32K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4
USB clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5
PLL, FREEOSC, and AHB/APB prescalers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.6
Clock-out capability: MCO (Main Clock Output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.7
Clock detector (CKD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Boot configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1
Embedded boot loader mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2
External memory (SMI) boot mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4
Debug management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
ICE debug tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.2
JTAG / ICE connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5
Reference design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1
Main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1.1
Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1.2
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5.1.3
Boot mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com