Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TMS320VC5401 Datasheet(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Part # TMS320VC5401
Description  Fixed-Point Digital Signal Processor
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320VC5401 Datasheet(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320VC5401 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMS320VC5401 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMS320VC5401 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMS320VC5401 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMS320VC5401 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMS320VC5401 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMS320VC5401 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TMS320VC5401 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMS320VC5401 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 81 page
background image
Figures
7
December 2000 − Revised February 2004
SPRS153C
List of Figures
Figure
Page
2−1
144-Ball GGU MicroStar BGA (Bottom View)
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2−2
144-Pin PGE Low-Profile Quad Flatpack (Top View)
14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−1
TMS320VC5401 Functional Block Diagram
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−2
Memory Map
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−3
Processor Mode Status (PMST) Register
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−4
Extended Program Memory
25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−5
Software Wait-State Register (SWWSR) [Memory-Mapped Register (MMR) Address 0028h]
26
. . .
3−6
Software Wait-State Control Register (SWCR) [MMR Address 002Bh]
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−7
Bank-Switching Control Register (BSCR), MMR Address 0029h
27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−8
HPI8 Memory Map
29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−9
Pin Control Register (PCR)
31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−10
DMA Memory Map
34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3−11
IFR and IMR Registers
43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−1
3.3-V Test Load Circuit
47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−2
Internal Oscillator With External Crystal
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−3
External Divide-by-Two Clock Timing
50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−4
External Multiply-by-One Clock Timing
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−5
Memory Read (MSTRB = 0)
53
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−6
Memory Write (MSTRB = 0)
55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−7
Parallel I/O Port Read (IOSTRB = 0)
56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−8
Parallel I/O Port Write (IOSTRB = 0)
57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−9
Memory Read With Externally Generated Wait States
58
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−10
Memory Write With Externally Generated Wait States
59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−11
I/O Read With Externally Generated Wait States
60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−12
I/O Write With Externally Generated Wait States
61
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−13
HOLD and HOLDA Timings (HM = 1)
62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−14
Reset and BIO Timings
63
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−15
Interrupt Timing
64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−16
MP/MC Timing
64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−17
IAQ and IACK Timings
65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−18
XF Timing
66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−19
TOUT Timing
66
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−20
McBSP Receive Timings
68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−21
McBSP Transmit Timings
68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−22
McBSP General-Purpose I/O Timings
69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5−23
McBSP Sample Rate Generator Timings
71
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com