Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT46R62 Datasheet(PDF) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46R62
Description  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 Datasheet(HTML) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
6
2013-10-31
VLVD
低电压检测
—
—
3.0
3.3
3.6
V
IOL1
输入/输出口逻辑输出
灌电流
3V
VOL=0.1VDD
6
12
—
mA
5V
10
25
—
mA
IOH1
输入/输出口逻辑输出
源电流
3V
VOH=0.9VDD
-2
-4
—
mA
5V
-5
-8
—
mA
IOL2
LCD Com 和 Segment
电流
3V
VOL=0.1VDD
210
420
—
µA
5V
350
700
—
µA
IOH2
LCD Com 和 Segment
电流
3V
VOH=0.9VDD
-80
-160
—
µA
5V
-180
-360
—
µA
RPH
输入/输出口、 INT0 和
INT1 上拉电阻
3V
—
20
60
100
k
5V
—
10
30
50
k
VAD
A/D 输入电压
—
—
0
—
VDD
V
EAD
A/D 转换误差
—
—
—
±0.5
±1
LSB
IADC
A/D 转换电路打开时增
加的系统功耗
3V
—
—
0.5
1
mA
5V
—
1.5
3
mA
注:有关“fS”的具体说明请参阅 WDT 的时钟选择。
交流电气特性
Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
fSYS1
系统时钟
—
2.2V~5.5V
400
—
4000
kHz
—
3.3V~5.5V
400
—
8000
fSYS2
系统时钟
(32768Hz 晶体振荡)
—
2.2V~5.5V
—
32768
—
Hz
fRTCOSC
RTC 频率
—
—
—
32768
—
fTIMER
定时器输入频率
—
2.2V~5.5V
0
—
4000
kHz
—
3.3V~5.5V
0
—
8000
tWDTOSC
看门狗振荡器周期
3V
—
45
90
180
μs
5V
—
32
65
130
tRES
外部复位低电平脉宽
—
—
1
—
—
μs
TSST
系统启动延迟时间
—
上电或从 HALT 状态唤醒
—
1024
—
*tSYS
TLVR
低压复位宽度
—
—
1
—
—
ms
tINT
中断脉冲宽度
—
—
1
—
—
μs
tAD
A/D 时钟周期
—
—
1
—
—
μs
tADC
A/D 转换时间
—
—
—
76
—
tAD
tADCS
A/D 采样时间
—
—
—
32
—
tAD
注:*t
SYS =1/fSYS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com