Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT46R62 Datasheet(PDF) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46R62
Description  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 Datasheet(HTML) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
9
2013-10-31
堆栈寄存器 — STACK
堆栈寄存器是特殊的存储器空间,用来保存 Program Counter 的值。HT46x62 有 6 层堆栈,堆栈
寄存器既不是数据存储器的一部分,也不是程序存储器的一部分,而且它既不能读出,也不能写入。
堆栈的使用是通过堆栈指针(SP)来实现的,堆栈指针也不能读出或写入。当发生子程序调用或中断
响应时,程序计数器(Program Counter)的值会被压入堆栈;在子程序调用结束或中断响应结束时(执
行指令 RET 或 RETI),堆栈将原先压入堆栈的内容弹出,重新装入程序计数器中。在系统复位后,
堆栈指针会指向堆栈顶部。
如果堆栈已满,并且发生了不可屏蔽的中断,那么只有中断请求标志会被记录下来,而中断响
应会被抑制,直到堆栈指针(执行 RET 或 RETI 指令)发生递减,中断才会被响应。这个功能可以防
止堆栈溢出,使得程序员易于使用这种结构。同样,如果堆栈已满,并且发生了子程序调用,那么
堆栈会发生溢出,首先进入堆栈的内容将会丢失,只有最后的 6 个返回地址会被保留。
数据存储器 — RAM
数据存储器由 116×8 位组成,分为两个功能区间:特殊
功能寄存器(28×8)和通用数据存储器(88×8),数据存储器单
元大多数是可读/写的,但有些是只读的。
特殊功能寄存器包括间接寻址寄存器 0(00H),间接寻址
指针寄存器 0(MP0:01H),间接寻址寄存器 1(02H),间接寻
址指针寄存器 1(MP1:03H),存储器段指针(BP:04H),累加
器(ACC:05H),程序计数器低字节寄存器(PCL:06H),表格
指针寄存器(TBLP:07H),表格内容高字节寄存器(TBLH:
08H),RTC 控制寄存器(RTCC:09H),状态寄存器(STATUS:
0AH),中断控制寄存器 0(INTC0:0BH),中断控制寄存器
1(INTC1:1EH),定时/计数器(TMR:0DH),定时/计数器控
制寄存器(TMRC:0EH),PWM 数据寄存器(PWM0:1AH,
PWM1:1BH,PWM2:1CH),A/D 转换结果低字节寄存器
(ADRL:24H),A/D 转换结果高字节寄存器(ADRH:25H),
A/D 控制寄存器(ADCR:26H),A/D 时钟设置寄存器(ACSR:
27H),输入/输出寄存器(PA:12H,PB:14H,PD:18H)和输
入/输出控制寄存器(PAC:13H,PBC:15H,PDC:19H)。
在每一个存储区段(BANK)的 28H 都是重叠的。而在
通用存储寄存器的地址从 28H 到 7FH,用来存储数据和控制
信息。
所有的数据存储器单元都能直接执行算术、逻辑、递增、
递减和循环操作。除了一些特殊位外,数据存储器的每一位都
可由“SET[m].i”置位或由“CLR[m].i”复位。而且都可以通
过间接寻址指针(MP0:01H/MP1:03H)进行间接寻址。在所
有 Bank 中,28H 之前的地址空间是相互重叠的。
间接寻址寄存器
地址 00H 和 02H 是间接寻址寄存器,并无实际的物理区
存在。任何对 [00H] 或 [02H] 的读 / 写 操 作 , 都 是 访 问 由
MP0(01H)MP1(03H)或所指向的 RAM 单元。
间接读取地址 00H
或 02H 得到的值为 00H,间接写入此地址,不会产生任何操
作。
间接寻址寄存器之间不支持数据传送功能。间接寻址指针
MP0 和 MP1 是 7 位寄存器。
MP0 和 MP1 的第 7 位始终为
“1”。
MP0 只能用于寻址数据存储器,而 MP1 能用于寻址数据存储
器和 LCD 显示存储器。
Special Purpose
Data Memory
00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH
0CH
0DH
0EH
0FH
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH
1EH
1FH
General Purpose
Data Memory
(88 Bytes)
20H
21H
22H
23H
24H
25H
26H
27H
28H
7FH
Indirect Addressing Register 0
MP0
Indirect Addressing Register 1
MP1
BP
ACC
PCL
TBLP
TBLH
RTCC
STATUS
INTC0
TMR
TMRC
PA
PAC
PB
PBC
PD
PDC
PWM0
PWM1
PWM2
INTC1
ADRL
ADRH
ADCR
ACSR
: Unused
Read as "00"
数据存储器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com