Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT46R62 Datasheet(PDF) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46R62
Description  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 Datasheet(HTML) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
8
2013-10-31
程序存储器 — EPROM
程序存储器用来存放要执行的指令代码,以及一些数
据、表格和中断入口。程序存储器有 2048×14 位,程序存
储器空间可以用程序计数器或表格指针进行寻址。
以下列出的程序存储器地址是系统专为特殊用途而保
留的:
· 地址 000H
该地址为程序初始化保留。系统复位后,程序总是从
000H 开始执行。
· 地址 004H
该地址为外部中断 0 服务程序保留。当 INT0 引脚有触
发信号输入,如果中断允许且堆栈未满,则程序会跳转到
004H 地址开始执行。
· 地址 008H
该地址为外部中断 1 服务程序保留。当 INT1 引脚有触
发信号输入,如果中断允许且堆栈未满,则程序会跳转到
008H 地址开始执行。
· 地址 00CH
该地址为定时/计数器中断服务程序保留。当定时/计数器溢出,如果中断允许且堆栈未满,则程
序会跳转到 00CH 地址开始执行。
· 地址 014H
该地址为时基中断服务程序保留。当时基发生溢出,如果中断允许且堆栈未满,则程序会跳转
到 014H 地址开始执行。
· 地址 018H
该地址为 RTC 中断服务程序保留。当 RTC 发生溢出,如果中断允许且堆栈未满,则程序会跳
转到 018H 地址开始执行。
· 表格区
ROM 空间的任何地址都可做为查表使用。查表指令“TABRDC [m]”(查当前页表格,1 页=256
个字)和“TABRDL [m]”(查最后页表格),会把表格内容低字节传送给[m],而表格内容高字节传送
到 TBLH 寄存器(08H)。只有表格内容的低字节被传送到目标地址中,而高字节被传送到表格内容高
字节寄存器 TBLH,并且 TBLH 的最高位始终为“0”。表格内容高字节寄存器 TBLH 是只读寄存器。
表格指针(TBLP)是可读/写寄存器(07H),用来指明表格地址。在查表之前,要先将表格地址写入 TBLP
中。如果主程序和中断服务程序(ISR)都用到查表指令,主程序中 TBLH 的值可能会因为 ISR 中执行
的查表指令而发生变化,产生错误。也就是说,要避免在主程序和中断服务程序中都使用查表指令。
但如果必须这样做的话,我们可以在查表指令前先将中断禁止,在保存了 TBLH 的值后再开放中断
以避免发生错误。所有与表格有关的指令都需要两个指令周期的执行时间。这里提到的表格区都可
以做为正常的程序存储器来使用。
指令
表格区
*10
*9
*8
*7
*6
*5
*4
*3
*2
*1
*0
TABRDC[m]
P10
P9
P8
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
TABRDL[m]
1
1
1
@7
@6
@5
@4
@3
@2
@1
@0
表格区
注:*10 ~ *0 :表格地址字节
P10 ~ P8 :当前程序指针字节
@7 ~ @0 :表格指针字节
000H
004H
008H
Device initialization program
External interrupt 0 subroutine
Timer/event counter 0 interrupt subroutine
Program
Memory
018H
External interrupt 1 subroutine
00CH
Time Base Interrupt
RTC Interrupt
014H
14 bits
Look-up table (256 words)
7FFH
Note: n ranges from 0 to 7
Look-up table (256 words)
n00H
nFFH
700H
程序存储器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com