Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MPXM2202AST1 Datasheet(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

Part # MPXM2202AST1
Description  Sensor
PDF  670 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Direct Link  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MPXM2202AST1 Datasheet(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MPXM2202AST1 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MPXM2202AST1 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MPXM2202AST1 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MPXM2202AST1 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MPXM2202AST1 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MPXM2202AST1 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MPXM2202AST1 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MPXM2202AST1 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MPXM2202AST1 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 670 page
background image
v
TABLE OF CONTENTS
SECTION ONE — General Information
Quality and Reliability
1–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overview
1–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reliability Issues for Silicon Pressure Sensors
1–3
. . . . . .
Soldering Precautions
1–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pressure Sensors
1–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrostatic Process Control
1–17
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statistical Process Control
1–11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test Results
1–17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accelerometer
1–17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Media Compatibility Overview
1–18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION TWO — Acceleration Sensor Products
Mini Selector Guide
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Device Numbering System
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensor Applications
2–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acceleration Sensor FAQ’s
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data Sheets
MMA1200D
2– 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA1201P
2–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA1220D
2– 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA1250D
2–24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA1260D
2–30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA1270D
2–36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA2201D
2– 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA2202D
2– 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA3201D
2– 55
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application Notes
AN1559 Application Considerations for a Switched
Capacitor Accelerometer
2– 62
. . . . . . . . . . . . .
AN1611 Impact and Tilt Measurement
Using Accelerometer
2–65
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
AN1612 Shock and Mute Pager Applications
Using Accelerometer
2–77
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
AN1632 MMA1201P Product Overview
and Interface Considerations
2– 84
. . . . . . . . . .
AN1635 Baseball Pitch Speedometer
2– 89
. . . . . . . . . . . .
AN1640 Reducing Accelerometer
Susceptibility to BCI
2–101
. . . . . . . . . . . . . . . . .
AN1925 Using the Motorola Accelerometer
Evaluation Board
2– 104
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case Outlines
2–107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glossary of Terms
2–109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTION THREE — Pressure Sensor Products
Mini Selector Guide
3–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Device Numbering System
3–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package Offerings
3–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orderable Part Numbers
3–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pressure Sensor Overview
General Information
3–7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorola Pressure Sensors
3–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Integration
3–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensor Applications
3–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pressure Sensor FAQ’s
3–14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data Sheets
MPX10, MPXV10GC Series
3–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX12 Series
3–19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX2010, MPXV2010G Series
3–23
. . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX2050 Series
3–27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX2053, MPXV2053G Series
3–31
. . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX2100 Series
3–35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX2102, MPXV2102G Series
3–39
. . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX2200 Series
3–43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX2202, MPXV2202G Series
3–47
. . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX2300DT1, MPX2301DT1
3–51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX4080D
3–54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX4100 Series
3–59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX4100A, MPXA4100A Series
3–64
. . . . . . . . . . . . . . . .
MPX4101A MPXA4101A, MPXH6101A Series
3–70
. . . .
MPX4105A Series
3–75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX4115A, MPXA4115A Series
3–79
. . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX4200A Series
3–84
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX4250A, MPXA4250A Series
3–88
. . . . . . . . . . . . . . . .
MPX4250D Series
3–93
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX5010, MPXV5010G Series
3–97
. . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX5050, MPXV5050G Series
3–103
. . . . . . . . . . . . . . . .
MPX5100 Series
3–108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX53, MPXV53GC Series
3–114
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX5500 Series
3–118
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX5700 Series
3–122
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPX5999D
3–126
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXA6115A, MPXH6115A
3–130
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXAZ4100A Series
3–135
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXAZ4115A Series
3–140
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXAZ6115A Series
3–145
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXC2011DT1, MPXC2012DT1
3–150
. . . . . . . . . . . . . . .
MPXH6300A Series
3–153
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXM2010 Series
3–158
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXM2053 Series
3–161
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXM2102 Series
3–164
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXM2202 Series
3–167
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXV4006G Series
3–170
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXV4115V Series
3–174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXV5004G Series
3–179
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MPXV6115VC6U
3–183
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application Notes
AN935
Compensating for Nonlinearity in the
MPX10 Series Pressure Transducer
3–188
. . .
AN936
Mounting Techniques, Lead Forming
and Testing of Motorola’s MPX Series
MPX10 Series Pressure Sensors
3–195
. . . . . .
AN1082 Simple Design for a 3–20 mA Transmitter
Interface Using a Motorola
Pressure Sensor
3–200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(continued — next page)
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com