Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1650 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1650
Description  Driver Control / Keyboard Scanned Special integrated circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1650 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1650 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
LED
LED
LED
LED 驱动控制
驱动控制
驱动控制
驱动控制////键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路 TM1650
TM1650
TM1650
TM1650
www.szpth.com
V1.0
3
1:开始信号(START)/结束信号(STOP)
开始信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“1”跳“0”,认为是开始信号,
如(图 3)A 段;
结束信号:保持 SCL 为“1”电平,SDA 从“0”跳“1”,认为是结束信号,
如(图 3)E 段;
2:ACK 信号
如果本次通讯正常,芯片在串行通讯的第 8 个时钟下降沿后,TM1650 主动把 SDA 拉低。直到检
测到 SCL 来了上升沿,SDA 释放为输入状态(对芯片而言),如(图 3)D 段。
3: 写“1”和写“0”。
写“1”:保持 SDA 为“1”电平,SCL 从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“1”
如(图 3)B 段。
写“0”:保持 SDA 为“0”电平,SCL 从“0”跳到“1”,再从“1”跳到“0”,则认为是写入“0”
如(图 3) C 段。
图(3)
4: 一个字节数据传输格式
一个字节数据的传输格式如图 4,数据发送时 MSB 在前,LSB 在后。微处理器的数据通过两线总线
接口和 TM1650 通信,在输入数据时当 SCL 是高电平时,SDA 上的信号必须保持不变;只有 SCL 上的
时钟信号为低电平时,SDA 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是 SCL 为高电平时,SDA 由高变
低;结束条件是 SCL 为高时,SDA 由低电平变为高电平。
图(4)
5:读按键数据时序
读数据时,SCL 下降沿,数据从 TM1650 SDA 脚输出。
Command: 发送读按键命令。
Key_data: 读到的键盘扫描码。
键盘扫描码
键盘扫描码
键盘扫描码
键盘扫描码:
:
:
:
TM1650 对应键盘扫描码:
编址
DIG4
DIG3
DIG2
DIG1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com