Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1650 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1650
Description  Driver Control / Keyboard Scanned Special integrated circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1650 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1650 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
LED
LED
LED
LED 驱动控制
驱动控制
驱动控制
驱动控制////键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路 TM1650
TM1650
TM1650
TM1650
www.szpth.com
V1.0
6
Tstg
储存温度范围
-55~+125
℃
人体模式(HBM)
3000
V
ESD
机器模式(MM)
200
V
(1)以上表中这些等级,芯片在长时间使用条件下,可能造成器件永久性伤害,可降低器件的可靠性。不建议在其它
任何条件下,芯片超过这些极限参数工作。
(2)所有电压值均相对于网络地测试。
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
TM1650
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VDD
电源电压
-
2.8
5.0
7.0
V
VIH
高电平输入电压
-
0.7VDD
-
VDD
V
VIL
低电平输入电压
-
0
-
0.3VDD
V
TA
工作温度范围
-
-40
+85
℃
TJ
工作结温范围
-
-40
+125
℃
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
(在 VDD=3.0V~5.5V 和-40℃~+85℃下,(测试时电压为 VDD=5.0V 和 TA=+25℃)除非另有说明
TM1650
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值 最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VDD
电压电压
2.8
5.0
7.0
V
IDD
电源电流
0.2
150
mA
ICS
静态电流
SCL,SDA,KP 为高
0.2
mA
VIL
低电平输入电压
2.8
V
VIH
高电平输入电压
2.8
V
VOH
高电平输出电压
VDD-0.4
VDD
V
VOL
低电平输出电压
0.3
V
VOLdig
DIG 引脚低电平输出电压
IDIG= -200mA
-
1.3
V
VOLdig
DIG 引脚低电平输出电压
IDIG= -100mA
0.9
V
VOHdig
DIG 引脚高电平输出电压
IDIG= 5mA
4.5
V
VOLki
KI 引脚低电平输出电压
IKI= -20mA
0.2
V
VOLki
KI 引脚低电平输出电压
IKI= 20mA
0.5
V
IDN1
KI 引脚输入下拉电流
VKI=5.0V
85
mA
VR
上电复位的默认电压门限
2.5
V
内部时序参数
内部时序参数
内部时序参数
内部时序参数(
(
(
(测试条件
测试条件
测试条件
测试条件:
:
:
:Ta=25
Ta=25
Ta=25
Ta=25℃
℃
℃
℃,
,
,
,VDD=5V
VDD=5V
VDD=5V
VDD=5V)
)
)
)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
电源上电检测产生的复位时间
TPR
10
30
60
ms
显示扫描周期
TP
7
ms
键盘扫描间隔,按键响应时间
TKS
40
ms
注:本表时序参数是内置时钟周期的倍数,内置时钟频率随电源电压的降低而降低。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com