Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1650 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1650
Description  Driver Control / Keyboard Scanned Special integrated circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1650 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1650 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
LED
LED
LED
LED 驱动控制
驱动控制
驱动控制
驱动控制////键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路 TM1650
TM1650
TM1650
TM1650
www.szpth.com
V1.0
7
接口时序参数
接口时序参数
接口时序参数
接口时序参数(
(
(
(测试条件
测试条件
测试条件
测试条件:
:
:
:Ta=25
Ta=25
Ta=25
Ta=25℃
℃
℃
℃,
,
,
,VDD=5V
VDD=5V
VDD=5V
VDD=5V)
)
)
)
参数
符号
最小
典型
最大
单位
SDA 下降沿启动信号的建立时间
TSSTA
100
ns
SDA 下降沿启动信号的保持时间
THSTA
100
ns
SDA 上升沿停止信号的建立时间
TSST0
100
ns
SDA 上升沿停止信号的保持时间
THST0
100
ns
SCL 时钟信号的低电平宽度
TCLOW 100
ns
SCL 时钟信号的高电平宽度
TCHIG
100
ns
SDA 输入数据对 SCL 上升沿的建立时间
TSDA
40
ns
SDA 输入数据对 SCL 上升沿的保持时间
THDA
10
ns
SDA 输出数据有效对 SCL 下降沿的延时
TAA
2
ns
SDA 输出数据无效对 SCL 下降沿的延时
TDH
2
ns
平均数据传输速率
Rate
4M
bps
注:本表计量单位以纳秒即 10-9, ,未注明最大值则理论值可以无穷大。
典型应用电路
典型应用电路
典型应用电路
典型应用电路
TM1650 驱动共阴数码屏接线电路图:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com