Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1650 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1650
Description  Driver Control / Keyboard Scanned Special integrated circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1650 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1650 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1650 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
LED
LED
LED
LED 驱动控制
驱动控制
驱动控制
驱动控制////键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路
键盘扫描专用集成电路 TM1650
TM1650
TM1650
TM1650
www.szpth.com
V1.0
4
A/KI1
47H
46H
45H
44H
B/KI2
4FH
4EH
4DH
4CH
C/KI3
57H
56H
55H
54H
D/KI4
5FH
5EH
5DH
5CH
E/KI5
67H
66H
65H
64H
F/KI6
6FH
6EH
6DH
6CH
G/KI7
77H
76H
75H
74H
备注:读按键时,DIG 与 KI 串接 2K 电阻。不支持组合键。
控制命令
控制命令
控制命令
控制命令
1、数据命令设置
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
说明
0
1
0
0
1
0
0
0
模式命令
0
1
0
0
1
×
×
1
读按键数据命令
注:打×的位可以为1,也可以为0,建议写0。其他为必须固定值。
2、显示命令设置
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
MSB
LSB
B7
B7
B7
B7 B6
B6
B6
B6 B5
B5
B5
B5 B4
B4
B4
B4 B3
B3
B3
B3 B2
B2
B2
B2 B1
B1
B1
B1 B0
B0
B0
B0 功能
功能
功能
功能
说明
说明
说明
说明
×
0000
0000
0000
× ×
8级亮度
×
0000
0000
1111
× ×
1级亮度
×
0000
1111
0000
× ×
2级亮度
×
0000
1111
1111
× ×
3级亮度
×
1111
0000
0000
× ×
4级亮度
×
1111
0000
1111
× ×
5级亮度
×
1111
1111
0000
× ×
6级亮度
×
1111
1111
1111
× ×
辉度设置
7级亮度
×
0000
× ×
8段显示方式
×
1111
× ×
7/8段显示控制位
7段显示方式
×
× × 0000
关显示
×
× × 1111
开启/关闭显示位
开显示
注:打×的位可以为1,也可以为0,建议写0。
显存地址
显存地址
显存地址
显存地址:
:
:
:
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1650的数据,共4个字节单元,分别与芯片
A/KI~DP/KP和DIG管脚所接的LED灯对应,分配如下图:
写LED显示数据的时候,按照从显示地址从高位到低位,从数据字节的高位到低位操作。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com