Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

EMC6D103 Datasheet(PDF) 7 Page - SMSC Corporation

Part # EMC6D103
Description  Fan Control Device with High Frequency PWM Support and Hardware Monitoring Features
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SMSC [SMSC Corporation]
Direct Link  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

EMC6D103 Datasheet(HTML) 7 Page - SMSC Corporation

Back Button EMC6D103 Datasheet HTML 3Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 4Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 10Page - SMSC Corporation EMC6D103 Datasheet HTML 11Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 92 page
background image
Fan Control Device with High Frequency PWM Support and Hardware Monitoring Features
Datasheet
SMSC EMC6D103
7
Revision 0.3 (03-01-07)
DATASHEET
List of Tables
Table 3.1 Pin Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.2 Buffer Type Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 5.1 SMBus Slave Address Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 5.2 SMBus Write Byte Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 5.3 SMBus Read Byte Protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 5.4 Modified SMBus Receive Byte Protocol Response to ARA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 6.1 AVG[2:0] Bit Decoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 6.2 Conversion Cycle Timing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 6.3 ADC Conversion Sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 6.4 Low Power Mode Control Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 6.5 Min/Max ADC Conversion Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 6.6 Temperature Data Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 7.1 PWM Ramp Rate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 7.2 Max Tachometer Count Values for Different Stretch Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 7.3 Minimum RPM Detectable Using 3 Edges – No PWM Stretching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 7.4 Minimum RPM Detectable Using 2 Edges – No PWM Stretching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 7.5 Minimum RPM Detectable– With PWM Stretching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 8.1 Register Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 8.2 Register 10h: SMSC Test Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 8.3 Register 1Dh, 1Eh, 1Fh: Offset Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Table 8.4 Registers 20-24h: Voltage Reading. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 8.5 Voltage vs. Register Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 8.6 Registers 25-27h: Temperature Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 8.7 Temperature vs. Register Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 8.8 Registers 28-2Fh: Fan Tachometer Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 8.9 Registers 30-32h: Current PWM Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Table 8.10 PWM Duty vs Register Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Table 8.11 Register 3Eh: Company ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 8.12 Register 3Fh: Version / Stepping. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 8.13 Register 40h: Ready/Lock/Start Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 8.14 Ready/Lock/Start Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 8.15 Register 41h: Interrupt Status Register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 8.17 Register 42h: Interrupt Status Register 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 8.19 Register 43h: VID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 8.20 Registers 44-4Dh: Voltage Limit Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 8.22 Registers 4E-53h: Temperature Limit Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 8.23 Temperature Limits vs. Register Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 8.24 Registers 54-5Bh: Fan Tachometer Low Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 8.25 Registers 5C-5Eh: PWM Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 8.26 Fan Zone Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 8.27 Fan Spin-Up Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 8.28 Registers 5F-61h: Zone Temperature Range, PWM Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 8.29 Register Setting vs. PWM Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 8.30 Register Setting vs. Temperature Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 8.31 Register 62h, 63h: Min/Off, PWM Ramp Rate Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 8.32 PWM output below Limit depending on value of Off/Min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 8.33 PWM Ramp Rate Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 8.34 Registers 64-66h: Minimum PWM Duty Cycle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 8.35 PWM Duty vs. Register Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 8.36 Registers 67-69h: Zone Low Temperature Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 8.37 Temperature Limit vs. Register Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 8.38 egisters 6A-6Ch: Absolute Temperature Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Table 8.39 Absolute Limit vs. Register Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com