Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

P83CL882T/001 Datasheet(PDF) 64 Page - NXP Semiconductors

Part # P83CL882T/001
Description  80C51 Ultra Low Power ULP telephony controller
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Direct Link  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

P83CL882T/001 Datasheet(HTML) 64 Page - NXP Semiconductors

Back Button P83CL882T/001 Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors P83CL882T/001 Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors P83CL882T/001 Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors P83CL882T/001 Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors P83CL882T/001 Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors P83CL882T/001 Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors P83CL882T/001 Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors P83CL882T/001 Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors P83CL882T/001 Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 88 page
background image
6.11
Special Function Registers overview
Table 77 SFRs overview
An empty field (
−) indicates a bit that can be read or written to by software.
ADDR
(HEX)
R/W
BIT
ADDRESSABLE
NAME
7
6
5
4
3
2
1
0
RESET
VALUE
80
RW
yes
P0
−−
−
−
−
−
−
−
EFH
81
RW
−
SP
−−
−
−
−
−
−
−
07H
82
RW
−
DPL
−−
−
−
−
−
−
−
00H
83
RW
−
DPH
−−
−
−
−
−
−
−
00H
87
RW
−
PCON
−−
−
−
−
−
PD
IDL
00H
88
RW
yes
TCON
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
00H
89
RW
−
TMOD
GATE
C/TM1
M0
GATE
C/T
M1
M0
00H
8A
RW
−
TL0
−−
−
−
−
−
−
−
00H
8B
RW
−
TL1
−−
−
−
−
−
−
−
00H
8C
RW
−
TH0
−−
−
−
−
−
−
−
00H
8D
RW
−
TH1
−−
−
−
−
−
−
−
00H
8E
RW
−
P0CFGA
−−
−
−
−
−
−
−
F3H
8F
RW
−
P0CFGB
−−
−
−
−
−
−
−
00H
90
RW
yes
P1
−−
−
−
−
−
−
−
FFH
9E
RW
−
P1CFGA
−−
−
−
−
−
−
−
FFH
9F
RW
−
P1CFGB
−−
−
−
−
−
−
−
00H
A5
RW
−
WDCON
COND
WD3
WD2
WD1
WD0
MSKPOL
−
LD
00H
A6
RW
−
WDTIM
−−
−
−
−
−
−
−
00H
A8
RW
yes
IEN0/IE
EA
ET2
ES1
−
ET1
EX1
ET0
EX0
00H
B0
RW
yes
P3
−−
−
−
−
−
−
−
FFH
B4
RW
−
SYSCON
T1SRC1 T1SRC0 T0SRC1
T0SRC0
−−
SELECT
XTM
00H
B8
RW
yes
IP0
−
PT2
PS1
−
PT1
PX1
PT0
PX0
00H
BE
RW
−
P3CFGA
−−
−
−
−
−
−
−
FFH
BF
RW
−
P3CFGB
−−
−
−
−
−
−
−
00H
C0
RW
yes
IRQ1
IQ9
IQ8
IQ7
IQ6
IQ5
IQ4
IQ3
IQ2
00H
C8
RW
yes
T2CON
T2F
EXF2
−−
EXEN2
TR2
C/T2
CP/RL2
00H
C9
RW
−
T2MOD
−−
−
−
−
T2RD
C/T2OE
CP/DCEN
00H
CA
RW
−
T2RCL
−−
−
−
−
−
−
−
00H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com